Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

F0094U Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # F0094U
Description  GaAs Infrared Light Emitting Diode (950 nm, 12 mil)
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

F0094U Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  F0094U Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH F0094U Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH F0094U Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH F0094U Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH F0094U Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH F0094U Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH F0094U Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
F 0094U
F 0094V
GaAs-Infrarot-Lumineszenzdiode (950 nm, 300 µm Kantenlänge)
GaAs Infrared Light Emitting Diode (950 nm, 12 mil)
Vorläufige Daten / Preliminary data
2002-02-04
1
Wesentliche Merkmale
• Typ. Gesamtleistung: 15 mW @ 100 mA im
TOPLED
® Gehäuse
• Chipgröße 300 x 300
µm2
• GaAs-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad
• Gute Linearität (I
e = f [IF]) bei hohen Strömen
• Gleichstrom- oder Impulsbetrieb möglich
• Hohe Zuverlässigkeit
• Hohe Impulsbelastbarkeit
Anwendungen
• Miniaturlichtschranken für Gleich- und
Wechsellichtbetrieb, Lochstreifenleser
• Industrieelektronik
•„Messen/Steuern/Regeln“
• Automobiltechnik
• Sensorik
• Alarm- und Sicherungssysteme
• IR-Freiraumübertragung
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
Gehäuse
Package
F 0094U
on request
Infrarot emittierender Chip, Oberseite Anodenanschluß,
Oberfläche aufgerauht
Infrared emitting die, top side anode connection, surface
frosted
F 0094V
Q67220-C1268
Infrarot emittierender Chip, Oberseite Anodenanschluß
Infrared emitting die, top side anode connection
Features
• Typ. total radiant power: 15 mW @ 100 mA in
TOPLED
® package
• Chip size 300 x 300
µm2
• Very highly efficient GaAs LED
• Good linearity (I
e = f [IF]) at high currents
• DC or pulsed operations are possible
• High reliability
• High pulse handling capability
Applications
• Miniature photointerrupters
• Industrial electronics
• Drive and control circuits
• Automotive technology
• Sensor technology
• Alarm and safety equipment
• IR free air transmission


Similar Part No. - F0094U

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Tripp Lite. All Rights ...
F009006 TRIPPLITE-F009006 Datasheet
474Kb / 2P
FireWire IEEE 1394 Cable (4pin-4pin M-M) 6-ft
logo
Turck, Inc.
F0095 TURCK-F0095 Datasheet
174Kb / 2P
I/O Module for DeviceNet 16 digital pnp/npn inputs
2023-07-21
F0096 TURCK-F0096 Datasheet
197Kb / 3P
I/O Module for DeviceNet 8 digital npn/pnp inputs 8 digital outputs 2 A
2023-07-21
F0098 TURCK-F0098 Datasheet
201Kb / 3P
I/O Module for DeviceNet 8 digital PNP inputs 8 digital outputs 0.5 A
2023-07-21
More results

Similar Description - F0094U

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Vishay Siliconix
CQY37N VISHAY-CQY37N_11 Datasheet
278Kb / 5P
Infrared Emitting Diode, 950 nm, GaAs
08-Mar-11
TSUS5200 VISHAY-TSUS5200_09 Datasheet
112Kb / 5P
Infrared Emitting Diode, 950 nm, GaAs
29-Jun-09
TSUS3400 VISHAY-TSUS3400 Datasheet
108Kb / 5P
Infrared Emitting Diode, 950 nm, GaAs
25-Aug-11
TSUS6202 VISHAY-TSUS6202 Datasheet
109Kb / 5P
Infrared Emitting Diode, 950 nm, GaAs
29-Sep-15
TSUS5200 VISHAY-TSUS5200_11 Datasheet
109Kb / 5P
Infrared Emitting Diode, 950 nm, GaAs
24-Aug-11
TSUS4300 VISHAY-TSUS4300_15 Datasheet
110Kb / 5P
Infrared Emitting Diode, 950 nm, GaAs
20-Oct-15
TSKS5400 VISHAY-TSKS5400_13 Datasheet
144Kb / 5P
Infrared Emitting Diode, 950 nm, GaAs
03-Sep-13
CQY37N VISHAY-CQY37N_V01 Datasheet
281Kb / 5P
Infrared Emitting Diode, 950 nm, GaAs
08-Mar-11
TSUS4400 VISHAY-TSUS4400_V01 Datasheet
113Kb / 5P
Infrared Emitting Diode, 950 nm, GaAs
19-Jan-2021
TSUS5402 VISHAY-TSUS5402_V01 Datasheet
118Kb / 5P
Infrared Emitting Diode, 950 nm, GaAs
18-Jan-2021
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com