Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

WDF331PAH Datasheet(PDF) 6 Page - Whirlpool.

Part # WDF331PAH
Description  Undercounter Dishwasher
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WDF331PAH Datasheet(HTML) 6 Page - Whirlpool.

  WDF331PAH Datasheet HTML 1Page - Whirlpool. WDF331PAH Datasheet HTML 2Page - Whirlpool. WDF331PAH Datasheet HTML 3Page - Whirlpool. WDF331PAH Datasheet HTML 4Page - Whirlpool. WDF331PAH Datasheet HTML 5Page - Whirlpool. WDF331PAH Datasheet HTML 6Page - Whirlpool. WDF331PAH Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WDF331PAH Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WDF331PAH Datasheet HTML 9Page - Whirlpool.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
6
DIMENSIONS DE L’OUVERTURE DE L’ARMOIRE
24 po
(620 mm)
B
24 po
(620 mm)
34 po
(864 mm)
A
3 po
(76 mm)
13/4
(44 mm)
63/4
(172 mm)
21/4"
(64 mm)
21/4
(64 mm)
2
(51 mm)
61/4
(159 mm)
101/2
(267 mm)
4 po
(102 mm)
po
po
po
po
po
po
REMARQUE: Les zones grisées
des parois de l’armoire
indiquent les endroits où les
raccordements électriques
peuvent être installés.
A.
Mesurer depuis le point le plus bas de la face inférieure du
comptoir. Cette dimension peut être réduite à 331/2 po (851 mm)
en retirant les roulettes du lave-vaisselle et en perforant l’isolant
(la plaque d’insonorisation) de l’appareil.
B.
Dimension minimale mesurée au point le plus étroit de l’ouverture.
DIMENSIONS DU PRODUIT (POUR LES MODÈLES 500 ET 700)
Pour un coup-de-pied de 4 po (100 mm), la hauteur de l’ouverture est
de 341/2 po (863 mm).
A.
L’isolant peut être comprimé (utilisé sur certains modèles).
B.
Les poignées de porte peuvent dépasser vers la façade du
lave-vaisselle; varie selon le modèle.
minimum with
leveling legs
removed
po
po
po
po
po
25 1/4 po
(641 mm)
3/4 po
(19 mm)
A
30 po
(762 mm)
33/4 po
(94 mm)
21 po
(533 mm)
B



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com