Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

WDF331PAM Datasheet(PDF) 9 Page - Whirlpool.

Part # WDF331PAM
Description  Undercounter Dishwasher
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WDF331PAM Datasheet(HTML) 9 Page - Whirlpool.

  WDF331PAM Datasheet HTML 1Page - Whirlpool. WDF331PAM Datasheet HTML 2Page - Whirlpool. WDF331PAM Datasheet HTML 3Page - Whirlpool. WDF331PAM Datasheet HTML 4Page - Whirlpool. WDF331PAM Datasheet HTML 5Page - Whirlpool. WDF331PAM Datasheet HTML 6Page - Whirlpool. WDF331PAM Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WDF331PAM Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WDF331PAM Datasheet HTML 9Page - Whirlpool.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
DIMENSIONES DE LA ABERTURA DEL GABINETE
24"
(620 mm)
B
24"
(620 mm)
34"
(864 mm)
A
3"
(76 mm)
13/4"
(44 mm)
63/4"
(172 mm)
21/4"
(64 mm)
21/4"
(64 mm)
2"
(51 mm)
61/4"
(159 mm)
101/2"
(267 mm)
4"
(102 mm)
NOTA: Las áreas sombreadas
de las paredes del gabinete
muestran dónde se pueden
instalar las conexiones de
servicio.
A.
Medido desde el punto más bajo del lado inferior del mostrador.
Se puede reducir a 331/2" (851 mm) retirando las ruedas y la zona
perforada del aislamiento (manta) en el lavavajillas.
B.
Mínimo, medido desde el punto más angosto de la abertura.
W11542837C
11/25
DIMENSIONES DEL PRODUCTO (PARA MODELOS 500 Y 700)
Para un zoclo de 100 mm (4"), la altura de la abertura del gabinete
es de 863 mm (341/2").
A.
El aislante puede estar comprimido (no se utiliza en todos los modelos).
B.
Las manijas de la puerta pueden sobresalir del frente del
lavavajillas, dependiendo del modelo.
minimum with
leveling legs
removed
251/4"
(641 mm)
3/4"
(19 mm)
A
30"
(762 mm)
33/4"
(94 mm)
21"
(533 mm)
B
®
/™ ©2025 Whirlpool. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.
Todos los derechos reservados. Usado en Canadá bajo licencia.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com