Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

WDF340PAM Datasheet(PDF) 4 Page - Whirlpool.

Part # WDF340PAM
Description  Undercounter Dishwasher
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WDF340PAM Datasheet(HTML) 4 Page - Whirlpool.

  WDF340PAM Datasheet HTML 1Page - Whirlpool. WDF340PAM Datasheet HTML 2Page - Whirlpool. WDF340PAM Datasheet HTML 3Page - Whirlpool. WDF340PAM Datasheet HTML 4Page - Whirlpool. WDF340PAM Datasheet HTML 5Page - Whirlpool. WDF340PAM Datasheet HTML 6Page - Whirlpool. WDF340PAM Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WDF340PAM Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WDF340PAM Datasheet HTML 9Page - Whirlpool.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
4
Lave-vaisselle sous comptoir
La politique de Whirlpool Corporation, c’est aussi notre engagement à
travailler sans relâche à l’amélioration de nos produits; aussi nous nous
réservons le droit de modifier les matériaux et spécifications sans préavis.
Les dimensions sont indiquées à des fins de planification uniquement.
Pour des détails complets, voir les Instructions d’installation fournies
avec le produit. Spécifications indiquées sous réserve de modifications.
NUMÉROS DE MODÈLE DU PRODUIT
WDF110PAB
WDF111PAB
WDF120PAF
WDF121PAF
WDF130PAH
WDF131PAH
WDF320PAD
WDF330PAH
WDF331PAH
WDF331PAM
WDF340PAM
WDF520PAD
WDF540PAD
WDF545PAF
WDT530HAM
WDT540HAM
WDT710PAH
WDT720PAD
WDT730HAM
WDP530HAT**
WDT730PAH
WDT735PAG
WDT735PAH
WDP540HAM
WDP560HAM
WDP730HAM
WDF332PAM**
WDF341PAP**
WDT531HAP**
EXIGENCES D’ÉVACUATION
■
Un tuyau d’évacuation neuf est fourni avec le lave-vaisselle.
Si le tuyau d’évacuation n’est pas suffisamment long, utiliser
un tuyau d’évacuation neuf d’une longueur maximale de 12 pi
(3,7 m) satisfaisant à toutes les normes de test AHAM/IAPMO
en vigueur, qui soit résistant à la chaleur et au détergent et qui
convienne au raccord d’évacuation de 1 po (25 mm) du
lave-vaisselle. Voir la section « Outils et pièces » sur la
couverture du guide pour des détails sur les pièces et pour
commander.
■
Veiller à raccorder le tuyau d’évacuation à la canalisation
d’égout en T ou au raccord de broyeur à déchets en amont du
siphon du circuit de plomberie du domicile, et à au moins 20 po
(508 mm) au-dessus du sol. On recommande de lover le tuyau
d’évacuation et de le fixer solidement sur la face inférieure du
comptoir ou de le raccorder à un dispositif de brise-siphon.
■
Utiliser un dispositif de brise-siphon si le tuyau d’évacuation
est raccordé au circuit de plomberie du domicile à moins de
20 po (508 mm) au-dessus du sous-plancher ou du plancher.
Utiliser un brise-siphon
■
Si nécessaire, le dispositif de brise-siphon doit être installé
conformément aux instructions d’installation de ce dernier.
Lors du raccordement du dispositif de brise-siphon à la
canalisation d’égout en T ou au raccord de broyeur à déchets,
un tuyau en caoutchouc (non fourni) sera nécessaire.
■
Utiliser des raccords de canalisation d’évacuation de diamètre
intérieur de 1/2 po (13 mm) minimum.
SPÉCIFICATIONS DE L’ALIMENTATION EN EAU
■
Ce lave-vaisselle est doté d’une fonction de chauffage de l’eau et
doit être raccordé à la canalisation d’alimentation en eau chaude.
■
Une canalisation d’eau chaude, sous pression de 20 à 120 lb/po2
(138 à 862 kPa), peut être inspectée par un plombier certifié.
■
Température de 120 °F (49 °C) à l’entrée du lave-vaisselle.
■
Tube de cuivre de 3/8 po (95 mm) de diamètre externe avec
raccord de compression ou canalisation d’alimentation en eau
flexible à tresse d’acier. Voir la section « Outils et pièces » sur
la couverture du guide pour des détails sur les pièces et pour
commander.
REMARQUE : L’emploi d’un tuyau de plastique d’un minimum
de 1/2 po (13 mm) n’est pas recommandé.
■
Raccord coudé à 90° avec raccord de tuyau de 3/4 po (95 mm)
et rondelle de caoutchouc. Voir la section « Outils et pièces »
sur la couverture du guide pour des détails sur les pièces et
pour commander.
■
Ne pas souder à moins de 6 po (152 mm) de l’électrovanne
d’admission d’eau.
■
S’il est installé dans une nouvelle construction, vous assurer
que l’entrée d’eau de la maison a été nettoyée avant
d’effectuer le branchement au lave-vaisselle pour en enlever
les débris possibles.
REMARQUE : S’il remplace un lave-vaisselle existant, il est
recommandé d’installer une nouvelle entrée d’eau (voir
la section « Outils et pièces » au début du guide pour les
renseignements sur les pièces) et vider le tuyau de vidange
(fourni) avec le nouveau lave-vaisselle.
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES
Il vous faut :
■
Alimentation de 120 V CA à 60 Hz et protégée par un fusible de
15 ou 20 A.
■
Conducteurs de cuivre uniquement.
■
Un maximum de deux conducteurs d’alimentation (calibre
12 AWG maximum) plus un conducteur de mise à la terre est
autorisé dans le boîtier de connexion.
Nous recommandons :
■
L’utilisation d’un fusible ou disjoncteur temporisé.
■
Un circuit séparé.
Brise-siphon
AVERTISSEMENT
Risque de choc électrique
Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.
Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.
Ne pas utiliser un adaptateur.
Ne pas utiliser un câble de rallonge.
Le non-respect de ces instructions peut causer
un décès, un incendie ou un choc électrique.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com