Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

WDF340PAM Datasheet(PDF) 7 Page - Whirlpool.

Part # WDF340PAM
Description  Undercounter Dishwasher
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WDF340PAM Datasheet(HTML) 7 Page - Whirlpool.

  WDF340PAM Datasheet HTML 1Page - Whirlpool. WDF340PAM Datasheet HTML 2Page - Whirlpool. WDF340PAM Datasheet HTML 3Page - Whirlpool. WDF340PAM Datasheet HTML 4Page - Whirlpool. WDF340PAM Datasheet HTML 5Page - Whirlpool. WDF340PAM Datasheet HTML 6Page - Whirlpool. WDF340PAM Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WDF340PAM Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WDF340PAM Datasheet HTML 9Page - Whirlpool.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
7
Debido a que la política de Whirlpool Corporation incluye un compromiso
continuo para mejorar nuestros productos, nos reservamos el derecho de
cambiar materiales y especificaciones sin previo aviso.
Las dimensiones son solo para fines de planificación. Para obtener los
detalles completos, vea las Instrucciones de instalación incluidas con el
producto. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Lavavajillas para instalarse
debajo del mostrador
NÚMEROS DE MODELOS DE PRODUCTOS
WDF110PAB
WDF111PAB
WDF120PAF
WDF121PAF
WDF130PAH
WDF131PAH
WDF320PAD
WDF330PAH
WDF331PAH
WDF331PAM
WDF340PAM
WDF520PAD
WDF540PAD
WDF545PAF
WDT530HAM
WDT540HAM
WDT710PAH
WDT720PAD
WDT730HAM
WDP530HAT**
WDT730PAH
WDT735PAG
WDT735PAH
WDP540HAM
WDP560HAM
WDP730HAM
WDF332PAM**
WDF341PAP**
WDT531HAP**
REQUISITOS DE DESAGÜE
■
Se provee una manguera nueva de desagüe con su lavavajillas. Si
la manguera de desagüe no es lo suficientemente larga, utilice una
manguera de desagüe nueva con una longitud máxima de 12 pies
(3,7 m) que cumpla con todos los estándares de comprobación
actuales de AHAM/IAPMO, que sea resistente al calor y al
detergente, y que encaje en el conector de desagüe de 1" (25 mm)
del lavavajillas. Consulte la sección “Herramientas y piezas” en el
frente de la guía para los detalles y el pedido de piezas.
■
Asegúrese de conectar la manguera de desagüe al colector de
residuos en “T” o a la entrada del colector de residuos sobre
el sifón de desagüe en la plomería de la casa, y a un mínimo
de 20" (508 mm) por encima del piso. Se recomienda que la
manguera de desagüe se enrolle y fije con firmeza a la parte
inferior del mostrador o que se conecte a una purga de aire.
■
Asegúrese de utilizar una purga de aire si la manguera de
desagüe está conectada a la plomería de la casa a una altura
menor de 20" (508 mm) sobre el contrapiso o el piso.
Uso de la purga de aire
■
Si se requiere, la purga de aire se debe instalar siguiendo las
instrucciones de instalación de la misma. Al conectar la purga
de aire, se requiere una manguera de goma (no proporcionada)
para conectarla al tubo de residuos en “T” o la entrada del
colector de residuos.
■
Use accesorios para tuberías de desagüe con un diámetro
interior de 13 mm (1/2") mínimo.
REQUISITOS DE SUMINISTRO DE AGUA
■
Esta lavavajilla tiene una función de calentamiento de agua y
también requiere una conexión a una tubería de suministro de
agua caliente.
■
Una tubería de agua caliente con presión de agua de
20 psi a 120 psi (de 138 kPa a 862 kPa), que pueda ser
verificada por un plomero autorizado.
■
Agua a 120 °F (49 °C) en la lavavajillas.
■
Tubería de cobre con un diámetro externo de 3/8" (95 mm)
con racor con conexión de compresión o tubería de suministro
de agua trenzada flexible. Consulte la sección “Herramientas
y piezas” en el frente de la guía para los detalles y el pedido
de piezas.
NOTA: No se recomienda usar tubería de plástico de 1/2"
(13 mm) mínimo.
■
Un codo de 90° con una conexión de manguera de 3/4"
(95 mm) con una arandela de goma. Consulte la sección
“Herramientas y piezas” en el frente de la guía para los
detalles y el pedido de piezas.
■
No suelde a una distancia menor de 6" (152 mm) de la válvula
de entrada del agua.
■
Si la instalación se realiza en una construcción nueva,
asegúrese de enjuagar las tuberías de suministro de agua
domésticas antes de conectar la lavavajillas para eliminar
cualquier residuo presente en la tubería de suministro.
NOTA: si se sustituye una lavavajillas, se recomienda instalar una
tubería de agua (consulte la sección “Herramientas y piezas” al
principio de la guía para los detalles de pieza) y una manguera
de desagüe (proporcionada) nuevas con la lavavajillas nueva.
REQUISITOS ELÉCTRICOS
Usted debe tener:
■
Un suministro eléctrico de 120 V, 60 Hz., CA solamente, con
fusibles de 15 A o 20 A.
■
Solo cable de cobre.
■
Se permite un máximo de 2 conductores de suministro de
cable en sitio (tamaño máximo: 12 AWG) y 1 conductor de
conexión a tierra en la caja de terminales.
Purga
de aire
ADVERTENCIA
Peligro de Choque Eléctrico
Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de
3 terminales.
No quite la terminal de conexión a tierra.
No use un adaptador.
No use un cable eléctrico de extensión.
No seguir estas instrucciones puede ocasionar
la muerte, incendio o choque eléctrico.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com