Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

WFGS3530R Datasheet(PDF) 14 Page - Whirlpool.

Part # WFGS3530R
Description  WHIRLPOOL® GAS FREE STANDING RANGES
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WFGS3530R Datasheet(HTML) 14 Page - Whirlpool.

Back Button WFGS3530R Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WFGS3530R Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WFGS3530R Datasheet HTML 9Page - Whirlpool. WFGS3530R Datasheet HTML 10Page - Whirlpool. WFGS3530R Datasheet HTML 11Page - Whirlpool. WFGS3530R Datasheet HTML 12Page - Whirlpool. WFGS3530R Datasheet HTML 13Page - Whirlpool. WFGS3530R Datasheet HTML 14Page - Whirlpool. WFGS3530R Datasheet HTML 15Page - Whirlpool.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 15 page
background image
GUÍA DE DIMENSIONES
14 de 15
Requisitos eléctricos
IMPORTANTE: La estufa debe tener una conexión de electricidad
a tierra de acuerdo con los códigos y las ordenanzas locales o, en
ausencia de códigos locales, con el Código nacional de electricidad
(National Electrical Code), ANSI/NFPA 70 o el Código canadiense de
electricidad (Canadian Electrical Code), CSA C22.1.
Esta estufa está equipada con un sistema de encendido electrónico
que no funcionará si se enchufa en un tomacorriente que no está
debidamente polarizado.
Si los códigos lo permiten y se emplea un cable de conexión a tierra
separado, es recomendable que un instalador eléctrico competente
determine si la ruta de conexión a tierra es adecuada.
Puede obtener una copia de las normas de los códigos antes
indicados en:
National Fire Protection Association
1 Batterymarch Park
Quincy, MA 02169-7471
CSA International
8501 East Pleasant Valley Road
Cleveland, OH 44131-5575
■
Se necesita un circuito eléctrico de 120 V, 60 Hz, CA solamente,
protegido con fusible de 15 A, con conexión a tierra y polarizado.
También se recomienda usar un fusible retardador o disyuntor.
Se recomienda el uso de un circuito independiente que preste
servicio únicamente a esta estufa.
■
Los sistemas de encendido electrónico funcionan dentro de
límites de tensión amplios, pero se debe tener la conexión a
tierra y polaridad correctas. Verifique que el tomacorriente tenga
capacidad para 120 V y que esté debidamente conectado a tierra.
■
No es necesario enchufar esta cocina en un tomacorriente
con GFCI (disyuntor diferencial). Se recomienda no enchufar
una estufa con encendido con chispa eléctrica ni ningún otro
electrodoméstico importante en un tomacorriente de pared con
GFCI ya que puede causar la desconexión del GFCI durante el
funcionamiento normal.
■
El rendimiento de esta estufa no se verá afectado si funciona
en un circuito protegido con un GFCI. Sin embargo, se puede
producir el inconveniente de la desconexión ocasional del
disyuntor GFCI debido a la naturaleza del funcionamiento normal
de las estufas de gas electrónicas.
NOTA: El armazón de metal de la estufa deberá conectarse a tierra
para que funcione el panel de control. Si no se lo conecta a tierra,
ningún botón funcionará. Verifique con un electricista calificado si tiene
dudas acerca de si el armazón de la estufa está conectado a tierra.
Requisitos del suministro de gas
Respete todas las normativas y reglamentos vigentes.
IMPORTANTE: Esta instalación debe hacerse de acuerdo con
todos los códigos y ordenanzas locales. Si no hay códigos
locales, la instalación deberá hacerse de acuerdo al Código
Nacional de Gas Combustible (National Fuel Gas Code),
ANSI Z223.1/NFPA 54 o en Canadá, el Código de instalación
de gas natural y propano (Natural Gas and Propane Installation
Code), CSA B149.1 - última edición.
IMPORTANTE: Las pruebas de fugas de la estufa deben efectuarse
según las instrucciones del fabricante. Consulte “Conexión
completa” en la sección “Hacer una conexión de gas” en el Manual
del usuario para ver las instrucciones de pruebas de fugas.
Tipo de gas
Gas Natural:
■
Esta estufa está preparada de fábrica para usarse con gas
natural. Consulte la sección “Conversiones de gas” en el
Manual del usuario. La placa que indica modelo/serie/valores
nominales, ubicada en el marco del horno detrás de la puerta
del horno, contiene información sobre los tipos de gas que
puede usar. Si la lista de tipos de gas no incluye el tipo de gas
disponible, averigüe con el proveedor de gas de su localidad.
Conversión a gas propano:
La conversión deberá llevarla a cabo un técnico de servicio
calificado.
No debe intentarse convertir el aparato del gas especificado en la
placa de características con el número de modelo/serie para utilizar
un gas distinto sin consultar con el proveedor de gas. Consulte la
sección “Conversiones de gas” en el Manual del usuario.
ADVERTENCIA
Peligro de Explosión
Use una línea de suministro de gas nueva con
aprobación de CSA International.
Instale una válvula de cierre.
Apriete firmemente todas las conexiones de gas.
Si se conecta a un suministro de gas propano, la
presión no debe exceder una columna de agua de 36
cm (14") y debe ser verificada por una persona
calificada.
Ejemplos de una persona calificada incluyen:
personal de servicio del sistema de calefacción con
licencia,
personal autorizado de la compañía de gas, y
personal autorizado para dar servicio.
No seguir estas instrucciones puede ocasionar
la muerte, explosión o incendio.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com