Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SW03B Datasheet(PDF) 3 Page - SHENZHEN ASCHIP TECH CO., LTD.

Part # SW03B
Description  Human body thermal release infrared sensing controller
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASCHIP [SHENZHEN ASCHIP TECH CO., LTD.]
Direct Link  https://www.aschip.com
Logo ASCHIP - SHENZHEN ASCHIP TECH CO., LTD.

SW03B Datasheet(HTML) 3 Page - SHENZHEN ASCHIP TECH CO., LTD.

  SW03B Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN ASCHIP TECH CO., LTD. SW03B Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN ASCHIP TECH CO., LTD. SW03B Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN ASCHIP TECH CO., LTD. SW03B Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN ASCHIP TECH CO., LTD. SW03B Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN ASCHIP TECH CO., LTD. SW03B Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN ASCHIP TECH CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
PIR 控制器
SW03B-V1
人体热释红外线感应控制 IC
3/6
Version1.02
管脚描述
管脚号
符号
功能描述
1
VDD
电源正极
2
PIR
PIR 探头信号输入引脚
3
CDS
CDS 信号输入引脚。
高于 VDD*1/4 时(白天),IC 处于 PIR 休眠状态,PIR 不检测;低于 VDD*1/5 时(夜晚),
IC 处于 PIR 检测状态。
要改变触发临界值所对应的环境亮度,只需调整 R2 的大小即可。
4
BAT
电池电压信号输入引脚
5
VSS
电源负极
6
CHARG
充电控制输出引脚
7
OUT
控制信号输出引脚。 平时为低电平,检测到人体
信号时,输出高电平。
每次上电,若为白天,输出低电平进入白天休眠状态。若为晚上先输出高电平 15 秒(热
机时间),然后输出低电平,进入 PIR 检测状态。在晚上热机过程中,若变为白天,则输
出低电平,进入白天休眠状态。
8
TS
延时时间选择引脚。
悬空时, 延时时间为 15 秒
接 VDD 时,延时时间为 30 秒
电气规格
参数
符号
最小值
典型值
最大值
单位
条件
工作电压
VDD
2.4
2.5
3.6
V
—
工作电流(PIR 检测)
IDD
-
140
-
uA
VDD = 2.5V,TS 悬空,无负载
工作电流(PIR 休眠)
IDD
-
20
-
uA
VDD = 2.5V,TS 悬空,无负载
VOUT 端输出电流
IOH
-
-
10
mA
VDD = 2.5V,VOL = 0.3V
工作温度
Temp.
-40
25
85
℃
—
储存温度
Temp.
-65
25
150
℃
—



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com