Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

KC2463 Datasheet(PDF) 2 Page - KCSEMITECH CO., Ltd

Part # KC2463
Description  Servo control IC
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KCS [KCSEMITECH CO., Ltd]
Direct Link  https://www.kcsemitech.com
Logo KCS - KCSEMITECH CO., Ltd

KC2463 Datasheet(HTML) 2 Page - KCSEMITECH CO., Ltd

  KC2463 Datasheet HTML 1Page - KCSEMITECH CO., Ltd KC2463 Datasheet HTML 2Page - KCSEMITECH CO., Ltd KC2463 Datasheet HTML 3Page - KCSEMITECH CO., Ltd KC2463 Datasheet HTML 4Page - KCSEMITECH CO., Ltd KC2463 Datasheet HTML 5Page - KCSEMITECH CO., Ltd KC2463 Datasheet HTML 6Page - KCSEMITECH CO., Ltd KC2463 Datasheet HTML 7Page - KCSEMITECH CO., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
深 圳 宽 诚 集 成 电 路 技 术 有 限 公 司
KC2463 产品说明书
Tel:0755-29580531
Fax:0755-33902231
Website:www.kcsemitech.com
2
引脚排序
(TSSOP16 or SSOP16)
引脚功能说明
引脚序号
引脚符号
功能
功能描述
pin1
VREG
内置稳压源
内部稳压源输出。该引脚连接伺服电位器的一端和脉
冲展宽电阻。
pin2
CST
脉冲展宽
连接脉冲展宽电阻和电容
pin3
CDB
死区设置
连接一个电容设置死区范围.
pin4
INPUT
信号输入
pin5
RT
恒定电流设置
连接一个电阻用来设定 6 脚的充电电流,电阻为 18k
Ω时 6 脚充电电流为 100uA.
pin6
CL
内部脉宽设置
连接一个电容,可以改变三角波形状.
pin7
POS
上电防抖动
连接一个 470nF 的电容,在上电瞬间,可有效防止舵
机转动.
pin8
POT
伺服位置电压
输入端
连接电位器用来检测输出轴的位置。
pin9
GND
接地端
pin10
OUT1
输出驱动 1
连接外围 NPN 晶体管的基极
pin11
OUT2
输出驱动 2
连接外围 PNP 晶体管的基极
pin12
OUT3
输出驱动 3
连接外围 NPN 晶体管的基极
pin13
OUT4
输出驱动 4
连接外围 PNP 晶体管的基极
pin14
N.C
悬空端
pin15
VCC
电源端
连接一个大于 10uF 的电容起滤波作用.
pin16
CFP
最小固定输出
脉宽设定端
连接一个电容用来设定最小固定输出脉宽



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com