Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CW1244ALAS Datasheet(PDF) 10 Page - CellWise Microelectronics

Part # CW1244ALAS
Description  Li-Ion/Polymer Battery Pack Protection IC
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELLWISE [CellWise Microelectronics]
Direct Link  http://en.cellwise-semi.com/
Logo CELLWISE - CellWise Microelectronics

CW1244ALAS Datasheet(HTML) 10 Page - CellWise Microelectronics

Back Button CW1244ALAS Datasheet HTML 6Page - CellWise Microelectronics CW1244ALAS Datasheet HTML 7Page - CellWise Microelectronics CW1244ALAS Datasheet HTML 8Page - CellWise Microelectronics CW1244ALAS Datasheet HTML 9Page - CellWise Microelectronics CW1244ALAS Datasheet HTML 10Page - CellWise Microelectronics CW1244ALAS Datasheet HTML 11Page - CellWise Microelectronics CW1244ALAS Datasheet HTML 12Page - CellWise Microelectronics CW1244ALAS Datasheet HTML 13Page - CellWise Microelectronics CW1244ALAS Datasheet HTML 14Page - CellWise Microelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 17 page
background image
CW1244
10
© 2019-2020 Cellwise Microelectronics
温度保护
NTC 电阻的阻值会随着温度的变化而变化,若 RCOT、RDOT、RUT 端子检测到的电压达到内部比较
阈值,且维持对应保护的延时时间后,温度保护触发。
温度保护分为充电过温保护(TCOT)、放电过温保护(TDOT)、充电低温保护(TCUT)和放电低温保
护(TDUT),对应的保护延时分别是 tCOT、tDOT、tCUT 以及 tDUT。
充电温度保护后,充电 MOSFET 关断,但放电 MOSFET 打开;
放电温度保护后,充电 MOSFET 关断,放电 MOSFET 关断。
当温度差值大于解除迟滞温度,且时间达到温度解除延时后,温度保护解除。以充电过温保护为例,
保护后,温度降低,当温度和过温保护阈值(TCOT)间的差值,大于充电过温解除迟滞温度(TCOTR),且
维持充电过温解除延时时间(tCOTR)后,充电过温保护解除。
放电温度保护解除时,拥有负载锁定功能(可选),如果检测到负载存在,放电 MOSFET 会维持关断
状态,直至外部负载解除。
温度阈值设置步骤
1. 选择 NTC 电阻,默认 103AT,B=3435;
2. 确定充电过温保护阈值,如:50°C;
3. 根据 NTC 电阻的曲线图,找到 50°C 对应的电阻值,如 4.15k;
4. 使用 10 倍阻值的正常电阻连接至 RCOT 引脚,即 41.5k
;
5. 放电过温保护设置使用相同的方法,但电阻需连接至 RDOT 引脚;
6. 充电低温保护设置使用相同的方法,但电阻需连接至 RUT 引脚;
7. 若充电低温阈值为 0°C,放电低温保护阈值为 0°C-20°C = -20°C;
8. 详细电路请参考应用电路,通过选择电阻来设定合适的保护温度。
对于采用非 103AT,B=3435 的 NTC 应用,配置电阻需要额外设置,设置方式请咨询赛微 FAE 获得更
多支持。
断线保护
CW1244 包含断线检测和保护功能。
正常状态下,当电池包中任意一节电池的检测线断开,且维持超过断线检测延时(tOW),DO 输出低
电平关断放电 MOSFET;CO 输出低电平,关断充电 MOSFET;CW1244 进入断线保护状态。
当检测线重新连接,并维持超过断线回复延时(tOWR),断线保护状态解除。断线保护状态解除时,拥
有负载锁定功能,如果检测到负载存在,DO 端子的 MOSFET 会维持关断状态,直至外部负载解除。
均衡功能
CW1244 内置均衡功能,内部均衡电阻 100
,通过外部电压采样电阻调节均衡电流,推荐外部电压采
样电阻 500
~2k,如需大电流均衡可外部增加均衡电路扩流,均衡电流由外部均衡电阻决定。
均衡功能示意图
正常状态下,任意一节电池电压>均衡检测电压(VBAL),其余电池电压<均衡检测电压(VBAL),且
VC2
VC1
100
Ω
内部均衡电路
CW1244



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com