Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CW1244AFAS Datasheet(PDF) 6 Page - CellWise Microelectronics

Part # CW1244AFAS
Description  Li-Ion/Polymer Battery Pack Protection IC
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELLWISE [CellWise Microelectronics]
Direct Link  http://en.cellwise-semi.com/
Logo CELLWISE - CellWise Microelectronics

CW1244AFAS Datasheet(HTML) 6 Page - CellWise Microelectronics

Back Button CW1244AFAS Datasheet HTML 2Page - CellWise Microelectronics CW1244AFAS Datasheet HTML 3Page - CellWise Microelectronics CW1244AFAS Datasheet HTML 4Page - CellWise Microelectronics CW1244AFAS Datasheet HTML 5Page - CellWise Microelectronics CW1244AFAS Datasheet HTML 6Page - CellWise Microelectronics CW1244AFAS Datasheet HTML 7Page - CellWise Microelectronics CW1244AFAS Datasheet HTML 8Page - CellWise Microelectronics CW1244AFAS Datasheet HTML 9Page - CellWise Microelectronics CW1244AFAS Datasheet HTML 10Page - CellWise Microelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 17 page
background image
CW1244
6
© 2019-2020 Cellwise Microelectronics
电气特性
除特殊说明外 TA=25°C
描述
项目
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
电源
正常工作电流
IVDD
VC1=VC2=VC3=VC4=3.7V
20
25
A
休眠电流
ISLEEP
VC1=VC2=VC3=VC4=2.0V
5
8
A
电压、温度检测和保护阈值
过充检测电压
VOC*1
VC1=VC2=VC3=3.7V
VC4=3.7→4.5V
VOC -
0.025
VOC
VOC +
0.025
V
过充解除电压
VOCR
VC1=VC2=VC3=3.7V
VC4=4.5→3.7V
VOCR -
0.025
VOCR
VOCR +
0.025
V
过放检测电压
VOD
VC1=VC2=VC3=3.7V
VC4=3.7→2.0V
VOD-
0.030
VOD
VOD+
0.030
V
过放解除电压
VODR
VC1=VC2=VC3=3.7V
VC4=2.0→3.7V
VODR -
0.030
VODR
VODR +
0.030
V
过流 1 检测电压
VEC1
VC1=VC2=VC3=VC4=3.7V
CS=0→0.08V
VEC1-
0.005
VEC1
VEC1+
0.005
V
过流 2 检测电压
VEC2
VC1=VC2=VC3=VC4=3.7V
VCS=0→0.15V
VEC2-
0.010
VEC2
VEC2+
0.010
V
短路检测电压
VSHR
VC1=VC2=VC3=VC4=3.7V
CS=0→0.5V
VSHR -
0.020
VSHR
VSHR +
0.020
V
充电过流检测电压
VCOC
VC1=VC2=VC3=VC4=3.7V
CS=0→-0.05V
VCOC -
0.005
VCOC
VCOC +
0.005
V
均衡检测电压
VBAL
VC1=VC2=VC3=3.7V
VC4=3.7→4.5V
VBAL-
0.025
VBAL
VBAL+
0.025
V
充电过温检测温度
TCOT*2
VDD=14.8V
TCOT -3
TCOT
TCOT +3
°C
充电过温保护解除迟滞温度
TCOTR
2
5
8
°C
放电过温检测温度
TDOT*2
VDD=14.8V
TDOT -3
TDOT
TDOT +3
°C
放电过温保护解除迟滞温度
TDOTR
7
10
13
°C
充电低温检测温度
TCUT*2
VDD=14.8V
TCUT -3
TCUT
TCUT +3
°C
充电低温保护解除迟滞温度
TCUTR
2
5
8
°C
放电低温检测温度
TDUT*2
VDD=14.8V
TDUT -3
TDUT
TDUT +3
°C
放电低温保护解除迟滞温度
TDUTR
2
5
8
°C
低压禁止充电电压
VLV
VC1=VC2=VC3=3.7V
VC4=3.7→1.2V
1.4
1.5
1.6
V
放电状态判断电压
VDCH
2
3.5
5
mV
断线检测电压
VOW
40
70
100
mV
延迟时间
过充保护延时
tOC
VC1=VC2=VC3=3.7V
VC4=3.7→4.5V
0.8*
TOC
TOC
1.2*
TOC
s
过充保护重置延时
tRESET
2
4
64
ms
过充保护解除延时
tOCR
VC1=VC2=VC3=3.7V
VC4=4.5→3.7V
50
100
150
ms
过放保护延时
tOD
VC1=VC2=VC3=3.7V
VC4=3.7→2.0V
0.8*
TOD
TOD
1.2*
TOD
s
过放保护解除延时
tODR
VC1=VC2=VC3=3.7V
VC4=2.0→3.7V
80
240
400
ms
过流 1 保护延时
tEC1
CIT 连接 0.1
F 电容(X7R)
0.7
1
1.3
s
过流 2 保护延时
tEC2
CIT 连接 0.1
F 电容(X7R)
70
100
130
ms
短路保护延时
tSHORT
CS 端无连接电容
160
200
240
s



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com