Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP3265AF Datasheet(PDF) 10 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP3265AF
Description  4–5 Cell Li-ion/Polymer Battery Protector
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP3265AF Datasheet(HTML) 10 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP3265AF Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP3265AF Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP3265AF Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP3265AF Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP3265AF Datasheet HTML 10Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP3265AF Datasheet HTML 11Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP3265AF Datasheet HTML 12Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP3265AF Datasheet HTML 13Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP3265AF Datasheet HTML 14Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 24 page
background image
IP3265
V1.0
10 / 24
Copyright © 2023, Injoinic Corp.
IP3265推荐NTC电阻的型号为:103AT,B=3435。
充电过温保护(
OTC)
在充电过程中,如果检测到温度高于充电高温保护温度
TOTC,且维持这种状态一定的延时时间 tNTC_FAULT,
则进入充电过温保护状态,关闭充电控制开关(
Q1)。
满足下面条件之一,退出充电过温,打开充电控制开关:
(
1)如果检测到温度低于充电高温释放温度 TOTCR 且维持 tNTC_FAULT 的延时时间,则退出充电过温保护状
态,打开充电控制开关(
Q1)。
(
2)退出充电,开始放电。当充放电状态检测判断为放电状态,维持延时 0.5ms 开启充电控制开关(Q1),
保护放电体二极管被放电大电流损坏。
充电低温保护(
UTC)
在充电过程中,如果检测到温度低于充电低温保护温度
TUTC,且维持这种状态一定的延时时间 tNTC_FAULT,
则进入充电低温保护状态,关闭充电控制开关(
Q1)。
满足下面条件之一,退出充电低温保护状态,打开充电控制开关(
Q1):
(
1)如果检测到温度高于充电低温释放温度 TUTCR 且维持 tNTC_FAULT 的延时时间,则退出充电低温保护状
态,
打开充电控制开关(
Q1)。
(
2)退出充电,开始放电。当充放电状态检测判断为放电状态,维持延时 0.5ms 开启充电控制开关(Q1),
保护放电体二极管被放电大电流损坏。
放电过温保护(
OTD)
在放电过程中,如果检测到温度高于放电高温保护温度
TOTD,且维持这种状态一定的延时时间 tNTC_FAULT,
则进入放电过温保护状态,关闭放电控制开关(
Q2)。
如果检测到温度低于放电高温释放温度
TOTDR且维持tNTC_FAULT的延时时间,就退出放电过温,打开放电控
制开关(
Q2)。
放电低温保护(
UTD)
在放电过程中,如果检测到温度低于放电低温保护温度
TUTD,且维持这种状态一定的延时时间 tNTC_FAULT,
则进入放电低温保护状态,关闭放电控制开关(
Q2)。
如果检测到温度高于放电低温释放温度
TUTDR且维持tNTC_FAULT的延时时间,就退出放电低温保护状态,打
开放电控制开关(
Q2)。
如不使用温度保护功能,将
NTC 端子对 VSS 接 10k 电阻即可。
均衡功能
IP3265 内置充电均衡功能,通过外部电路调节均衡电流,均衡原理如下图所示:
图
3:均衡原理示意图
其中,
R0 为均衡电流调节电阻,通常取值范围设置为 50Ω~1KΩ。
触发均衡的电池其等效均衡电流值约为
ICBn=0.41*BATn/R0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com