Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

FN6659 Datasheet(PDF) 2 Page - Renesas Technology Corp

Part # FN6659
Description  Low Power RTC with Battery-Backed SRAM and Embedded Temp Compensation ±5ppm with Auto Daylight Saving
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

FN6659 Datasheet(HTML) 2 Page - Renesas Technology Corp

  FN6659 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp FN6659 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp FN6659 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp FN6659 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp FN6659 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp FN6659 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp FN6659 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp FN6659 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp FN6659 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 32 page
background image
ISL12022
FN6659 Rev.3.01
Page 2 of 32
Oct 24, 2019
Table of Contents
Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ordering Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pin Configuration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pin Descriptions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Absolute Maximum Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Thermal Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DC Operating Characteristics - RTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Power-Down Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
I2C Interface Specifications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
SDA vs SCL Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Symbol Table. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Typical Performance Curves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
General Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Pin Descriptions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
X1, X2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
VBAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
IRQ/FOUT (Interrupt Output/Frequency Output) . . . . . . . . . . 10
Serial Clock (SCL). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Serial Data (SDA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
VDD, GND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Functional Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Power Control Operation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Normal Mode (VDD) to Battery-Backup Mode (VBAT) . . . . . . 11
Battery-Backup Mode (VBAT) to Normal Mode (VDD) . . . . . . 11
Power Failure Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Brownout Detection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Battery Level Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Real Time Clock Operation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Single Event and Interrupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Frequency Output Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
General Purpose User SRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
I2C Serial Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Oscillator Compensation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Register Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Real Time Clock Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Addresses [00h to 06h] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Control and Status Registers (CSR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Addresses [07h to 0Fh] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Status Register (SR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Interrupt Control Register (INT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
VDD Brownout Trip Voltage BITS (VDDTrip<2:0) . . . . . . . . . . 17
Battery Voltage Trip Voltage Register (PWR_VBAT) . . . . . . . 17
Initial AT and DT Setting Register (ITRO) . . . . . . . . . . . . . . . . 17
BETA Register (BETA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Final Analog Trimming Register (FATR). . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Final Digital Trimming Register (FDTR) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ALARM Registers (10h to 15h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Time Stamp VDD to Battery Registers (TSV2B) . . . . . . . . . . 22
Time Stamp Battery to VDD Registers (TSB2V) . . . . . . . . . . 22
DST Control Registers (DSTCR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
TEMP Registers (TEMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
NPPM Registers (NPPM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
XT0 Registers (XT0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ALPHA Hot Register (ALPHAH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
User Registers (Accessed by Using Slave Address
1010111x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Addresses [00h to 7Fh] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
I2C Serial Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Protocol Conventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Device Addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Write Operation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Read Operation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Application Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Power Supply Considerations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Battery-Backup Details . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Oscillator Crystal Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Layout Considerations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Applications Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Crystal Oscillator Frequency Compensation . . . . . . . . . . . . . 28
Measuring Oscillator Accuracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Temperature Compensation Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Daylight Savings Time (DST) Example . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Revision History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Package Outline Drawing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com