Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

18631237 Datasheet(PDF) 4 Page - CML Innovative Technologies Ltd

Part # 18631237
Description  Mega StarLEDs, StarLEDs,MultiLEDs, LED Indicators
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CMLINNOVATIVETECHNOLOGIES [CML Innovative Technologies Ltd]
Direct Link  www.cml-it.com
Logo CMLINNOVATIVETECHNOLOGIES - CML Innovative Technologies Ltd

18631237 Datasheet(HTML) 4 Page - CML Innovative Technologies Ltd

  18631237 Datasheet HTML 1Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 2Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 3Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 4Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 5Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 6Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 7Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 8Page - CML Innovative Technologies Ltd 18631237 Datasheet HTML 9Page - CML Innovative Technologies Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 43 page
background image
6
7
In Abb.4 sind beispielhaft verschiedene Leuchtdioden mit ihrer Strahlungs-
funktion normiert aufgetragen. Die schwarze Kurve ist die Strahlungsfunktion
einer weiß strahlenden Leuchtdiode.Erkennbar ist hier das ausgeprägte Maxi-
mum im kurzwelligen Blau und die recht breite Verteilung im Gelb/Oran-
genen Bereich. Dieser Kurvenzug zeigt klar, dass es sich bei der weißen
Leuchtdiode nicht um ein dem Temperaturstrahler kompatibles Leuchtele-
ment handelt. Eine weitere wichtige Kenngröße ist die ähnlichste Farbtem-
peratur (T
n), die jedoch nur bei der weiß abstrahlenden Leuchtdiode zum
Tragen kommt. Die ähnlichste Farbtemperatur ist diejenige Temperatur, die
einem Temperaturstrahler am nächsten kommt.
Figure 4 shows the fractional bandwidth of different light-emitting diodes with
their spectral energy distribution. The black curve represents the spectral energy
distribution of a white light-emitting diode. In this case, the marked maximum in
the short-wave blue range,and the rather broad distribution in the yellow/orange
range can be easily identified.This curve clearly shows that the white light-emitting
diode is not illuminantly compatible with the thermal radiator.Another important
characteristic parameter is the correlated colour temperature (T
n), which only
applies to the white light-emitting diode.The correlated colour temperature is the
temperature which comes closest to a thermal radiator.
LEDs
Abb.4/Figure 4
Eine weitere wichtige Kenngröße der Leuchtdiode ist die Wellenlänge. Es
sind verschiedene Angaben, die zur Charakterisierung benutzt werden. Die
Abb. 3 zeigt die verschiedenen Wellenlängen auf. Die Peak-Wellenlänge
(lpeak) gibt lediglich diejenige Wellenlänge an, bei der das Maximum
der Strahlungsfunktion auftritt und stellt somit einen radiometrischen
Wert dar. Daneben wird auch noch vielfach die Halbwertsbreite der
Strahlungsfunktion angegeben. Sie wird ermittelt, indem man die Breite
des Wellenlängenbereiches bei den Schnittpunkten des 50%-Wertes des
Maximums angibt. Viel aussagekräftiger ist jedoch die Angabe der domi-
nanten Wellenlänge (ldom). Sie wird rechnerisch ermittelt, berücksichtigt
die Farbort-Koordinaten und gibt einen Wert, der das Farbempfinden des
menschlichen Auges widerspiegelt. Er stellt somit einen colorimetrischen
Wert dar. Die Angabe der Schwerpunktwellenlänge ist in vielen Fällen
ebenso sinnvoll. Sie berücksichtigt auch Banden in anderen Bereichen,
beispielsweise wenn die Leuchtdiode einen ausgeprägten Infrarot-Anteil
neben dem sichtbaren Anteil besitzt.
Another important characteristic parameter of the light-emitting diode is the
wavelength. Different values are used for the characterisation of this value. Figure
3 shows the various wavelengths. The peak wavelength (lpeak) only specifies the
wavelength value with the maximum of the spectral energy distribution.Thus,the
peak wavelength represents a radiometric value. In addition, often the half-width
value of the spectral energy distribution is specified. This value is determined by
specifying the width of the wavelength range at 50% of the value of the maximum.
The specification of the dominant wavelength (ldom) is, however, much more
meaningful.This value is determined by calculation.It considers the colour coordi-
nates and results in a value, which reflects the sensitivity for colour of the human
eye.Thus,the dominant wavelength represents a colorimetric value.In many cases,
it is also useful to specify the center wavelength. This value also considers bands
in other ranges, for example, if the light-emitting diode has, apart from the visible
fraction, a distinct infrared fraction.
LEDs
Abb.3/Figure 3
peak wavelength = 462,9nm
dominant wavelength = 466,9nm
center wavelength = 465nm
width = 22,85nm
Wavelength in nm
/ Wavelength in nm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com