Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MS2.5 Datasheet(PDF) 8 Page - Altech corporation

Part # MS2.5
Description  MS016
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ALTECH [Altech corporation]
Direct Link  http://www.altechcorp.com
Logo ALTECH - Altech corporation

MS2.5 Datasheet(HTML) 8 Page - Altech corporation

  MS2.5 Datasheet HTML 1Page - Altech corporation MS2.5 Datasheet HTML 2Page - Altech corporation MS2.5 Datasheet HTML 3Page - Altech corporation MS2.5 Datasheet HTML 4Page - Altech corporation MS2.5 Datasheet HTML 5Page - Altech corporation MS2.5 Datasheet HTML 6Page - Altech corporation MS2.5 Datasheet HTML 7Page - Altech corporation MS2.5 Datasheet HTML 8Page - Altech corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
Dispositivos Alimentadores de Potencia
www .altechme xico .com
11
18mm2
No. de
No. Máx. de
largo/
Código
Pins
Interruptores
mm
1P181/12
12
12x1 polos
208
1P181/57
57
57x1 polos
1007
18mm2
No. de
No. Máx. de
largo/
Código
Pins
Interruptores
mm
2P183/12
12
6x2 polos
208
2P183/56
56
28x2 polos
991
3.5 mm (0.14 in.)
17.8 mm (0.70 in.)
56 x 17.8 = 996.8 mm (39.24 in.)
1007 mm (39.65 in.)
2 mm (0.79 in.)
15 mm (0.59 in.)
56 x 17.75 = 994 mm (39.13 in.)
1009 mm (39.72 in.)
17.75 mm
(0.70 in.)
7 mm
(0.28 in.)
Riel Aislado
Cobre Desnudo
Cubierta Final
L3
L2
L1
Cubierta
Final
L3
L2
L1
21 mm
(0.83 in.)
2 mm (.079 in.)
6.8 mm (0.27 in.)
3 mm (0.12 in.)
16 mm
(0.63 in.)
11 mm
(0.43 in.)
Terminal Alimentadora de Potencia
P50UT
125A/500V
Block Alimentador de Potencia
P95UB
200A/500V
A
A
B
B
35.6 mm
(1.40 in.)
35.6 mm
(1.40 in.)
31.6 mm
(1.24 in.)
31.6 mm
(1.24 in.)
Riel DIN Clip
88.5 mm
(3.48 in.)
63 mm
(2.48 in.)
55 x 17.75 = 976 mm (38.43 in.)
991 mm (39.02 in.)
17.75 mm
(0.70 in.)
7 mm
(0.28 in.)
Riel aislado
Cobre desnudo
Cubierta final
L2 L1
Cubierta final
L2
L1
21 mm
(0.83 in.)
2 mm (.079 in.)
1 fase
Busbar
3 fases
Busbar
18mm2
No. de
No. Máx. de
largo/
Código
Pins
Interruptores
mm
3P183/12
12
4x3 polos
208
3P183/57
57
19x3 polos
1009
2 fases
Busbar
80A/500V
para 100A/500V consulte a Altech
Normas: IEC 664
VDE 0660, 0606, 0659
80A/500V
para 100A/500V consulte a Altech
80A/500V
para 100A/500V consulte a Altech
MEXICO



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com