Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MS2.5 Datasheet(PDF) 1 Page - Altech corporation

Part # MS2.5
Description  MS016
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ALTECH [Altech corporation]
Direct Link  http://www.altechcorp.com
Logo ALTECH - Altech corporation

MS2.5 Datasheet(HTML) 1 Page - Altech corporation

  MS2.5 Datasheet HTML 1Page - Altech corporation MS2.5 Datasheet HTML 2Page - Altech corporation MS2.5 Datasheet HTML 3Page - Altech corporation MS2.5 Datasheet HTML 4Page - Altech corporation MS2.5 Datasheet HTML 5Page - Altech corporation MS2.5 Datasheet HTML 6Page - Altech corporation MS2.5 Datasheet HTML 7Page - Altech corporation MS2.5 Datasheet HTML 8Page - Altech corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
Nota: Todas las dimensiones se muestran en milímetros, para convertir a pulgadas, dividir entre 25.4
www .altechme xico .com
4
Max. Poder de operación
Ajuste de los
Ajuste
Artículo sin Artículo con
(kW/CA-3)
disparadores
instantaneo
contacto
contacto
térmicos
auxiliar
auxiliar
127V
127V
220V
220V
(A)
(A)
KW
HP
KW
HP
Código
Código
–
–
0.08
–
0.63 - 1
12
MSW1
MSH1
–
–
0.1
–
1 - 1.6
19.2
MSW1.6
MSH1.6
0.1
–
0.16
1/6
1.6 - 2.5
30
MSW2.5
MSH2.5
0.14
–
0.33
1/4
2.5 - 4
48
MSW4
MSH4
0.27
1/2
-1/4
0.5
1/3
-1/2
4 - 6.3
75.6
MSW6.3
MSH6.3
0.56
1/3
-1/2
1.5
3/4
-1
6.3 - 10
120
MSW10
MSH10
1.1
3/4
-1
2
11/2-2
10 - 16
192
MSW16
MSH16
1.65
11/2
3
3
16 - 20
240
MSW20
MSH20
Guardamotores MS
Con protección contra sobrecarga y cortocircuito,
sensibilidad al fallo de fase de acuerdo a IEC 947-4-1, DIN VDE 0660 Part 102
Debido a su alta capacidad de ruptura con alta limitación de corriente, los guardamotores MS suministran una óptima protección para motores
eléctricos, asi como a otras aplicaciónes hasta 25 amperes. Estan equipados con un dispositivo de sensibilidad al fallo de fase, aislamiento y
principalmente funciónes de switch, 13 rangos de corriente nominal cubren de 0.1 hasta 25 amperes.
Se puede obtener hasta 100kA, de ruptura si se usan con Limitadores de corriente cat. SBMS32. Los guardamotores MS son automaticamente
compensados contra las variaciones de la temperatúra ambiente; el funcionamiento del disparador de corriente en cortocircuito es 12 x lu. Los
guardamotores MS estan de conformidad con IEC 947.
Max. Poder de operación
Ajuste de los
Ajuste
Código
Peso
Pzas X
(kW/CA-3)
disparadores
instantaneo
g/pza.
Emp.
térmicos
220V
220V
440V
440V
(A)
(A)
KW
HP
KW
HP
–
–
–
–
0.1 - 0.16
1.92
MS016
250
1
0.04
0.06
–
–
0.16 - 0.25
3
MS025
250
1
0.06
0.12
–
–
0.25 - 0.4
4.8
MS04
250
1
0.08
0.18
–
–
0.4 - 0.63
7.6
MS063
250
1
0.18
0.25
–
1/2
0.63 - 1
12
MS1
250
1
0.35
0.55
–
3/4
1 - 1.6
19.2
MS1.6
250
1
0.5
1.1
1/2
1
1.6 - 2.5
30
MS2.5
250
1
1
1.5
3/4
2
2.5 - 4
48
MS4
250
1
1.3
3
11/2
3
4 - 6.3
75.6
MS6.3
250
1
2.5
4
2
5
6.3 - 10
120
MS10
250
1
4
9
3
10
10 - 16
192
MS16
250
1
5
1
5
15
16 - 20
240
MS20
250
1
7
12.5
5
15
20 - 25
300
MS25
250
1
Guardamotores para motores monofásicos
Con protección contra sobrecarga y cortocircuito de acuerdo a IEC 947-4-1, DIN VDE 0660 Parte 102
con ó sin contacto auxiliar integrado.
CUS


Similar Part No. - MS2.5

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
MS2.5 ETC1-MS2.5 Datasheet
57Kb / 2P
SLOW BLOW MICRO FUSE
logo
Bel Fuse Inc.
MS2.5 BEL-MS2.5 Datasheet
385Kb / 2P
Slow Blow Micro Fuse
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com