Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SWG86010 Datasheet(PDF) 7 Page - celduc-relais

Part # SWG86010
Description  THREE PHASE CONTROLLE WITH PROPORTIONAL CONTROL 0 - 10V
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SWG86010 Datasheet(HTML) 7 Page - celduc-relais

  SWG86010 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SWG86010 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais SWG86010 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais SWG86010 Datasheet HTML 4Page - celduc-relais SWG86010 Datasheet HTML 5Page - celduc-relais SWG86010 Datasheet HTML 6Page - celduc-relais SWG86010 Datasheet HTML 7Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
S/GRA/SWG8xxxxx/C/05/07/2005
r
e
l
a
i
s
Rue Ampère B.P. 4
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
celduc
Caractéristiques de commande (à 20
°C) / Control characteristics (at 20
°C)
Paramètre / Parameter
Symbol
INPUT
Unit
Tension de commande / Control voltage
Uc
0-10V
V
Courant de commande / Control current (@ Uc )
Ic
0,04 @10V
mA
Résistance interne / Input internal resistor
fig.1
Rc
250
K
Ω
Caractéristiques interface SWG5 / relais statiques (à 20
°C) / Interface between controller and SSRs (at 20
°C)
Plage tension de fonctionnement / Operating range
Uemin-max
115-253
VRMS
Courant alimentation sous 230VAC/ Current with 230VAC
I (230VAC)
<100mA
VRMS
Caractéristiques d'entrée-sortie (à 20
°C) / Input-output characteristics (at 20
°C)
Isolement entrée-sortie/Input-output isolation @500m
Ui
2500
VRMS
Isolement sortie-semelle/Output-case isolation @500m
Ui
2500
VRMS
Tension assignée Isolement/Rated impulse voltage
Uimp
4000
V
Caractéristiques générales / General characteristics
Paramètre / Parameter
Conditions
Symbol
Typ.
Unit
Plage de température de stockage / Storage température range
-40 / +100
°C
Plage de température de fonctionnement/Operating température range
-25 / +85
°C
page 7 /7 F/GB
Caractéristiques de sortie(à 20
°C) / Output characteristics (at 20
°C)
Paramètre / Parameter
Commande /control
0-10V
Temps de cycle /cycle time
2s +/- 20% so 100 cycle at 50 Hz
Précision /precision
-2 /+1 period
Linéarité /linearity
±1 period
Caractéristiques de sortie(à 20
°C) / Output characteristics (at 20
°C)
Paramètre / Parameter
Symbol
SWG81510
SWG82710
SWG83610 SWG84210
SWG84810
SWG86010
SWG88010
Unit
Tension de charge / Load voltage
Ue
400
400
400
400
V rms
Plage tension de fonctionnement / Operating range
Ue min-max
24-520
24-520
24-520
24-520
V rms
Tension crête / Peak voltage
Up
1200
1200
1200
1200
V
Niveau de synchonisation / Synchronizing level
Usync
12
12
12
12
V
Tension d'amorçage / Latching voltage
Ua
10
10
10
10
V
Puissance maximale de la charge AC-51 (400VAC 50hz)/
Max AC-51 load
P (AC-51)
15
27
36
42
48
60
80
Courant de surcharge non répétitif /Non repetitive
overload current
Itsm
550
1000
1500
2000
A
Chute tension directe crête/ On state voltage drop
Vd
1,3
1,3
1,3
1,3
V
Courant de fuite état bloqué/ Off state leakage current
Ilk
<3
<3
<3
<3
mA
Courant de charge minimum / Minimum load current
Ie min
5
5
5
5
mA
Temps de fermeture/ Turn on time
ton max
30
30
30
30
ms
Temps d'ouverture/ Turn off time
toff max
30
30
30
30
ms
Plage de fréquence / Operating frequency range
f
0,1-440
0,1-440
0,1-440
0,1-440
Hz
dv/dt état bloqué / Off state dv/dt
dv/dt
500
500
500
500
V/
µs
dI/dt maximum non répétitif/ Maximum di/dt non
repetitive
di/dt
50
50
50
50
A/
µs
I
2t (<10ms)
I
2t
1500
5000
11000
20000
A
2s
EMC Test d'immunité conduite / Conducted immunity
level
2kV criterion A
EMC Test d'immunité conduite / Conducted immunity
level
2kV crit.A with external VDR



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com