Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MPC8535ECVTAQG Datasheet(PDF) 2 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Part # MPC8535ECVTAQG
Description  PowerQUICC??III Integrated Processor Hardware Specifications
PDF  126 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Direct Link  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC8535ECVTAQG Datasheet(HTML) 2 Page - Freescale Semiconductor, Inc

  MPC8535ECVTAQG Datasheet HTML 1Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8535ECVTAQG Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8535ECVTAQG Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8535ECVTAQG Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8535ECVTAQG Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8535ECVTAQG Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8535ECVTAQG Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8535ECVTAQG Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8535ECVTAQG Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 126 page
background image
MPC8535E PowerQUICC™ III Integrated Processor Hardware Specifications, Rev. 2
Freescale Semiconductor
2
Table of Contents
1
Pin Assignments and Reset States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
1.1
Pin Map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
2
Electrical Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
2.1
Overall DC Electrical Characteristics . . . . . . . . . . . . . .21
2.2
Power Sequencing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
2.3
Power Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
2.4
Input Clocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
2.5
RESET Initialization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
2.6
DDR2 and DDR3 SDRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
2.7
eSPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
2.8
DUART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
2.9
Ethernet: Enhanced Three-Speed Ethernet (eTSEC),
MII Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
2.10 Ethernet Management Interface Electrical Characteristics
60
2.11 USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
2.12 enhanced Local Bus Controller (eLBC) . . . . . . . . . . . .65
2.13 Enhanced Secure Digital Host Controller (eSDHC) . . .74
2.14 Programmable Interrupt Controller (PIC) . . . . . . . . . . .76
2.15 JTAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
2.16 Serial ATA (SATA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
2.17 I2C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
2.18 GPIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
2.19 PCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
2.20 High-Speed Serial Interfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
2.21 PCI Express. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
2.23 Clocking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
2.24 Thermal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
3
Hardware Design Considerations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
3.1
System Clocking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
3.2
Power Supply Design and Sequencing . . . . . . . . . . . 113
3.3
Pin States in Deep Sleep State . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
3.4
Decoupling Recommendations . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
3.5
SerDes
Block
Power
Supply
Decoupling
Recommendations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
3.6
Connection Recommendations . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
3.7
Pull-Up and Pull-Down Resistor Requirements . . . . . 115
3.8
Output Buffer DC Impedance . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
3.9
Configuration Pin Muxing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
3.10 JTAG Configuration Signals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
3.11 Guidelines for High-Speed Interface Termination . . . 119
4
Ordering Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4.1
Part Numbers Fully Addressed by This Document . . 121
4.2
Part Marking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
4.3
Part Numbering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
5
Package Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
5.1
Package Parameters for the MPC8535E FC-PBGA . 122
5.2
Mechanical Dimensions of the MPC8535E FC-PBGA123
6
Product Documentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
7
Document Revision History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com