Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

030804 Datasheet(PDF) 1 Page - Lumberg

Part # 030804
Description  Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

030804 Datasheet(HTML) 1 Page - Lumberg

  030804 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 030804 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
0308
Flansch-Einbaukupplung nach IEC 60130-9, IP 68, mit
Schraubverschluss und Lötanschlüssen
03...-1: erfüllt zusätzlich die AISG-Spezifikation
1. Temperaturbereich
-40 °C/+85 °C
2. Werkstoffe
Kontaktträger
PA GF
Kontaktbuchse 3- bis 8-polig
CuZn, versilbert und flashvergoldet
Kontaktbuchse 12-bis 14-polig
CuZn, unternickelt und vergoldet
Gehäuse
Zn-Druckguss, vernickelt
Dichtung
NBR
3. Mechanische Daten
Steckkraft/Kontakt 3- bis 8-polig1
< 5,0 N
Steckkraft/Kontakt 12-bis 14-polig2 < 5,0 N
Ziehkraft/Kontakt 3- bis 8-polig1
> 1,2 N
Ziehkraft/Kontakt 12-bis 14-polig2
> 0,9 N
Kontaktierung mit
Steckern 033..., 0365
Schutzart3
IP 68
4. Elektrische Daten
Durchgangswiderstand
≤ 5 mΩ
Weiteres siehe Tabelle
1
gemessen mit einem polierten Stahlstift, Nennmaß 1,5 mm
2
gemessen mit einem polierten Stahlstift, Nennmaß 1,0 mm
3
nach DIN EN 60529, nur in verschraubtem Zustand mit einem dazugehörigen
Gegenstück, IP-X8-Anforderungen in Absprache zwischen Anwender und
Hersteller
4
nach VDE 0110/IEC 60664
0308-1 08-1
0308-1
0308 03
0308 04
0308 05
0308 05-1
0308 06
0308 07
0308 07-1
0308 08
0308 08-1
0308 12
0308 14
Polbilder, von der Lötseite gesehen
Pin configurations, solder side view
Schémas de raccordement, vus du côté à souder
*a Dichtung
gasket
joint d’étanchéité
*b Lötkelch
bell-shaped solder terminal
plot à souder en forme de coupe
*c Montagerichtung
mounting direction
direction de montage
*d Dichtung
gasket
joint d’étanchéité
*e Einbauöffnung
port
ouverture d’emplacement
*f geeignete Schraubenabdichtung ist vorzusehen
provide for suitable sealing of screws
prévoir étanchement des écrous approprié
www.lumberg.com
12/2009


Similar Part No. - 030804

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
030804 LUMBERG-030804 Datasheet
369Kb / 4P
Circular connectors with threaded joint M16 acc. to IEC 61076-2-106, IP40/IP67/IP68
More results

Similar Description - 030804

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
0304 LUMBERG-0304 Datasheet
1Mb / 2P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0305-1U LUMBERG-0305-1U Datasheet
804Kb / 2P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0314 LUMBERG-0314 Datasheet
1Mb / 2P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0315-1U LUMBERG-0315-1U Datasheet
83Kb / 2P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0316 LUMBERG-0316 Datasheet
1Mb / 3P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0318 LUMBERG-0318 Datasheet
103Kb / 2P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0322 LUMBERG-0322 Datasheet
623Kb / 3P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0332 LUMBERG-0332 Datasheet
215Kb / 3P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
0365 LUMBERG-0365 Datasheet
276Kb / 3P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
031798-1 LUMBERG-031798-1 Datasheet
189Kb / 3P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com