Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

030804 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 030804
Description  Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

030804 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  030804 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 030804 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9 and AISG specification, IP 68
Connecteurs circulaires avec verrouillage à vis suivant CEI 60130-9 et spécification AISG, IP 68
Verpackung: im Karton
Packaging: in a cardboard box
Emballage: dans un carton
0308
0308
Bestellbezeichnung
Designation
Désignation
0308 03
3
50
0,75
5
250
2
1013
~ 2
0308 04
4
50
0,75
5
250
2
1013
~ 2
0308 05
5
50
0,75
5
60
1
1012
~ 3
0308 05-1
5
50
0,75
5
250
2
1013
~ 2
0308 06
6
50
0,75
5
250
2
1013
~ 2
0308 07
7
50
0,75
5
250
2
1013
~ 2
0308 07-1
7
50
0,75
5
60
1
1012
~ 3
0308 08
8
50
0,75
5
60
1
1012
~ 3
0308 08-1
8
50
0,75
5
60
1
1012
~ 3
0308 12
12
50
0,25
3
60
1
1012
~ 3
0308 14
14
50
0,25
3
60
1
1012
~ 3
0308-1 08-1
8
50
0,75
5
60
1
1012
~ 3
mm²
A
V AC
kV AC eff.
Ω
pF
Flange chassis socket acc. to IEC 60130-9, IP 68, with threaded
joint and solder terminals
03...-1: also complies with AISG specification
1. Temperature range
-40 °C/+85 °C
2. Materials
Insulating body
PA GF
Contact bush 3 to 8 poles
CuZn, silvered and flash gilded
Contact bush 12 to 14 poles
CuZn, pre-nickeled and gilded
Housing
Zn diecast, nickeled
Gasket
NBR
3. Mechanical data
Insertion force/contact 3–8 poles1
< 5.0 N
Insertion force/contact 12–14 poles2 < 5.0 N
Withdrawal force/contact 3–8 poles1 > 1.2 N
Withdrawal force/cont. 12–14 poles2 > 0.9 N
Mating with
plugs 033..., 0365
Protection3
IP 68
4. Electrical data
Contact resistance
≤ 5 mΩ
For further information see table
1
measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.5 mm
2
measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.0 mm
3
according to DIN EN 60529, only in locked position with a proper counter
part, IP X8 requirements under agreement between user and manufac-
turer
4
according to VDE 0110/IEC 60664
Embase femelle suivant CEI 60130-9, IP 68, avec verrouillage
à vis et connexion par soudure
03...-1: aussi conforme à la spécification AISG
1. Température d’utilisation
-40 °C/+85 °C
2. Matériaux
Corps isolant
PA GF
Prise de contact 3 à 8 pôles
CuZn, argenté et doré flash
Prise de contact 12 à 14 pôles
CuZn, sous-nickelé et doré
Boîtier
Zn moulé sous pression, nickelé
Joint d’étanchéité
NBR
3. Caractéristiques mécaniques
Force d’insertion/contact 3–8 pôles1 < 5,0 N
Force d’insertion/cont. 12–14 pôles2 < 5,0 N
Force de séparation/cont. 3–8 pôles1 > 1,2 N
Force de séparation/cont. 12–14 pôles2 > 0,9 N
Raccordement avec
connecteurs mâles 033..., 0365
Protection3
IP 68
4. Caractéristiques électriques
Résistance de contact
≤ 5 mΩ
Pour plus de détails, voir tableau
1
mesurée avec une tige d’acier poli, épaisseur nominale 1,5 mm
2
mesurée avec une tige d’acier poli, épaisseur nominale 1,0 mm
3
suivant DIN EN 60529, uniquement à l’état verrouillé avec un propre
pendant, exigences IP X8 après entente entre utilisateur et fabricant
4
suivant VDE 0110/CEI 60664
0308-1
0308-1
www.lumberg.com
12/2009



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com