Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

BA5917AFP Datasheet(PDF) 4 Page - Rohm

Part # BA5917AFP
Description  CD 4ch BTL
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ROHM [Rohm]
Direct Link  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA5917AFP Datasheet(HTML) 4 Page - Rohm

  BA5917AFP Datasheet HTML 1Page - Rohm BA5917AFP Datasheet HTML 2Page - Rohm BA5917AFP Datasheet HTML 3Page - Rohm BA5917AFP Datasheet HTML 4Page - Rohm BA5917AFP Datasheet HTML 5Page - Rohm BA5917AFP Datasheet HTML 6Page - Rohm BA5917AFP Datasheet HTML 7Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
BA5917AFP
光ディスク IC
!
!
!
!電気的特性
電気的特性
電気的特性
電気的特性(特に指定のない限り Ta=25
°C, VCC=5V, BIAS=2.5V, RL=8Ω)
!
!
!
!測定回路図
測定回路図
測定回路図
測定回路図
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Conditions
Test circuit
無信号消費電流
ICC
ー
16
24
mA
無負荷時
Fig.1
出力オフセット電圧
VOO
−50
−
50
mV
Fig.1
最大出力振幅
VOM
3.1
3.55
−
V
Fig.1
閉回路電圧利得
Gvc
10.5
12.0
13.5
dB
Fig.1
ミュート・オン電圧
VMON
−
−
0.5
V
Fig.1
ミュート・オフ電圧
VMOFF
2.0
−
−
V
Fig.1
〈OP−AMP〉
オフセット電圧
VOFOP
−5
0
5
mV
Fig.2
入力バイアス電流
IBOP
−
20
300
nA
Fig.2
“H”レベル出力電圧
VOHOP
3.9
4.3
−
V
Fig.2
VOLOP
−
0.8
V
Fig.2
出力駆動電流シンク
ISI
10
30
−
mA
50ΩでVCC
Fig.2
出力駆動電流ソース
ISO
10
25
−
mA
50ΩでGND
Fig.2
スルーレート
SROP
−
1
−
Fig.2
V /μs
VIN=0.1Vrms, 1kHz
100kHz方形波 2VP-P出力
1.1
“L”レベル出力電圧
◎耐放射線設計はしておりません。
V
∼
V
∼
Fig.1 ドライバ部
RL1
RL4
RL2
RL3
+ −
7
14
2
4
56
3
1
10
11
12
13
89
22
23
25
26
28
27
24
21
19
18
15
20
17
16
LEVEL SHIFT
LEVEL SHIFT
LEVEL SHIFT
LEVEL SHIFT
MUTE
T.S.D.
−
+
−
−
−
+
−
−
−
−
−
+
−
+
−
−
VCC
10k
10k
10k
10k
10k
10k
10k
10k
10k
10k
10k
8Ω
VO1
10k
N.C.
N.C.
10k
10k
10k
10k
10k
10k
10k
10k
10k
10k
10k
10k
VCC
ICC
VCC=5V
BIAS=2.5V
VOPIN=2.5V
10μF
8Ω
8Ω
VO2
VINAC2
VINDC2
VMUTE
2.0V(通常時)
0.5V(ミュートON時)
BIAS
V
∼
VO4
8Ω
V
∼
VO3
VINAC1
VINDC1
BIAS
VINAC4
VINDC4
BIAS
VINAC3
VINDC3
BIAS
+
A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com