Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

BA5917AFP Datasheet(PDF) 1 Page - Rohm

Part # BA5917AFP
Description  CD 4ch BTL
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ROHM [Rohm]
Direct Link  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA5917AFP Datasheet(HTML) 1 Page - Rohm

  BA5917AFP Datasheet HTML 1Page - Rohm BA5917AFP Datasheet HTML 2Page - Rohm BA5917AFP Datasheet HTML 3Page - Rohm BA5917AFP Datasheet HTML 4Page - Rohm BA5917AFP Datasheet HTML 5Page - Rohm BA5917AFP Datasheet HTML 6Page - Rohm BA5917AFP Datasheet HTML 7Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
BA5917AFP
光ディスク IC
CD
プレーヤ用
プレーヤ用
プレーヤ用
プレーヤ用 4ch BTL ドライバ
ドライバ
ドライバ
ドライバ
BA5917AFP
BA5917AFP
は、CD プレーヤのアクチュエータ、及び、モータ駆動用 4ch BTL ドライバと汎用オペアンプを内蔵した
IC
です。HSOP28pin パッケージを採用しているため、セットの小型化がはかれます。
!
!
!
!用途
用途
用途
用途
CD
プレーヤ、CD-ROM、その他、光ディスク関連
!
!
!
!特長
特長
特長
特長
1) HSOP28pin
パワーパッケージを採用しているため、セットの小型化がはかれる。
2)
ダイナミックレンジが広い。
(VCC=5V、RL=8
Ω時、3.55V(Typ.))
3)
サーマルシャットダウン回路を内蔵。
4)
外付け抵抗でゲインを調整することが可能。
5)
汎用 OP アンプを内蔵。
6)
外部ミュート端子により、出力電流をミュートすることが可能。
!
!
!
!絶対最大定格
絶対最大定格
絶対最大定格
絶対最大定格(Ta=25
°C)
!
!
!
!推奨動作条件
推奨動作条件
推奨動作条件
推奨動作条件(Ta=25
°C)
Parameter
Symbol
Limits
Unit
電源電圧
VCC
12
V
許容損失
Pd
1.7*1
W
動作温度範囲
Topr
−40∼+85
℃
保存温度範囲
Tstg
−55∼+150
℃
*1 PCB(50mm×50mm、厚さ1mm、紙フェノール)基板実装時。
Ta=25℃以上で使用する場合は、1℃につき13.6mWを減じる。
Parameter
Symbol
Unit
Limits
VCC
4.3∼9
V
電源電圧


Similar Part No. - BA5917AFP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
BA5917AFP ETC2-BA5917AFP Datasheet
2Mb / 31P
SEMICONDUCTORS
More results

Similar Description - BA5917AFP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Rohm
BA5995FM ROHM-BA5995FM Datasheet
122Kb / 8P
BTL driver for CD/CD-ROM
logo
Sanyo Semicon Device
LA6564H SANYO-LA6564H Datasheet
431Kb / 8P
4CH Bridge (BTL) Driver for CD-R
logo
KEC(Korea Electronics)
KIA6831HF KEC-KIA6831HF Datasheet
165Kb / 8P
BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT (4CH BTL DRIVER FOR CD PLAYERS)
logo
Sanyo Semicon Device
LA6570 SANYO-LA6570 Datasheet
324Kb / 3P
Monolithic Linear IC 5CH Driver (BTL : 4CH, H-Bridge : 1CH) for CD
LA6563 SANYO-LA6563 Datasheet
321Kb / 3P
4CH Bridge (BTL) Driver for CD
LA6245P SANYO-LA6245P Datasheet
313Kb / 10P
Monolithic Linear IC For CD Player 4ch Bridge (BTL) Motor Driver
logo
KODENSHI_AUK CORP.
S3045 KODENSHI-S3045 Datasheet
537Kb / 14P
4CH BTL Motor Drive IC
logo
Sanyo Semicon Device
LA6565 SANYO-LA6565_09 Datasheet
122Kb / 8P
For CD and DVD players 5-channel Driver (BTL:4ch,H-bridge:1ch)
logo
Rohm
BA5938FM ROHM-BA5938FM Datasheet
82Kb / 9P
4ch BTL driver for CD player
BA5977FP ROHM-BA5977FP Datasheet
141Kb / 12P
4ch BTL driver for CD player
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com