Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

FPH Datasheet(PDF) 1 Page - SHIELD s.r.l.

Part # FPH
Description  MAGNETIC SWITCHES
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

FPH Datasheet(HTML) 1 Page - SHIELD s.r.l.

  FPH Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. FPH Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
circuit description | descrizione circuito
on
off
[ms]
switching time | commutazione
housing material | materiale custodia
[°C]
temperature | temperatura
other data
altri dati
welding disturbance | disturbi da saldatura
corrosion resistance | resistenza corrosione
short circuit | corto circuito
polarity reversal | inversione polarità
protezione
protection
degree |
(IEC 60529)
grado
max current | corrente max
[W]
max power | potenza max
[mA]
@10mA
[V]
voltage drop | caduta tensione
[V]
dc
[V]
ac
dati elettrici
ratings
supply | alimentazione
signal | segnale
colore led
led colour
collegamento
wires | fili
output | uscita
wiring diagram
switching logic | tipo contatto
MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI
www.shield.net
electronic (magneto-resistance)
reed
pvc
cavo
cable
pur
ral 9005
ral 7001
ral 9005
ral 7035
N107
N112
C145
C144
S131
material
colour
max temp. description
materiale
colore
temp. max
descrizione
90°
90°
80°
80°
120°
armoured stainless steel
armato inox
grigio
grey
grigio
grey
nero
black
nero
black
pvc
CEI 20-22 II
A
pur
pvc
ral 9005
N108
90°
nero
black
overcurrent
transients
transitori
extracorrente
overvoltage
transients
transitori
extra tensione
4-6
(atex)
explosion | esplosione
F86E2T
400A60
F87E2T F88E2M F89E2M F90E2M F86E2T
400A60 418A6T 419A3T
-
-
-
-
-
-
-
-
0,2
0,5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-20+70
-20+70
-20+70 -20+70 -20+70 -20+70 -20+55
-20+120 -20+70 -20+70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3GD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
IP68
IP68
IP68
IP68
IP68
IP68
IP68
IP65
IP68
IP68
-
-
-
-
-
-
-
-
6
10
6
3
3
3
6
10
10
10
-
-
-
-
-
-
-
-
200
500
200
100
100
100
60
500
50
50
-
-
-
-
-
-
-
-
0,8
0,1
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,1
3,2
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
10...30
3...130
10...30 10...30 10...30 10...30 10...30
3...130 3...130
5...30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3...130
-
-
-
-
-
3...130 3...130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
green
green
green
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
yellow
-
yellow
yellow yellow yellow
yellow
-
yellow
yellow
-
-
-
-
-
-
-
-
3
2
3
3
3
3
3
2
2
3
-
-
-
-
-
-
-
-
PNP
-
NPN
PNP
PNP
NPN
PNP
-
-
PNP
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1
3
2
2
3
2
1
1
2
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
U
F2903
F2909
F2915
U
F2900
U
U
U
V
U
F2904
F2910
F2916
U
U
F2905
F2911
F2917
U
U
F2906
F2912
F2918
U
U
F2907
F2913
F2919
U
U
F2941
U
U
U
F2901
U
U
U
F2922
F2902
U
U
U
V
U
F2908
F2914
F2920
U
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FPH
F2933
F2934
F2935
F2936
F2937
U
U
U
U
F2938
-
-
-
-
-
-
-
-
Top mounting.
Small dimensions. Long electrical life.
Designed for cylinders with a suitable groove, but
clamps are also available for most other cylinders on the market.
Standard sensitivity suitable for most cylinders.
One single switch type can be used for different brands of cylinder.
Body material: Polyamide.
Centre of the sensitive area: electronic, T = 5 mm ; reed, T = 8 mm
Inserimento dall'alto.
Piccole dimensioni. Lunga vita elettrica.
Progettato per cilindri con cava già predisposta. Sono inoltre disponibili
staffe per molti altri cilindri in commercio.
Sensibilità standard adatta alla maggior parte dei cilindri.
Un unico tipo di interruttore può essere utilizzato per differenti marche di
cilindri.
Materiale del corpo: Poliammide
Centro della zona sensibile: elettronico, T = 5 mm; reed, T = 8 mm
3-FPH-1


Similar Part No. - FPH

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Laird Tech Smart Techno...
FPH LSTD-FPH Datasheet
140Kb / 2P
Foam-in-place
logo
ISOCOM COMPONENTS
FPH1 ISOCOM-FPH1 Datasheet
316Kb / 6P
Computer terminals
FPH1 ISOCOM-FPH1 Datasheet
337Kb / 1P
Computer terminals
logo
Major League Electronic...
FPH5-1 MAJOR-LEAGUE-FPH5-1 Datasheet
91Kb / 2P
.0197cl Dual Row - Right Angle Surface Mount Board to Board Plug
FPH5-2 MAJOR-LEAGUE-FPH5-2 Datasheet
107Kb / 2P
.0197cl Dual Row - Straight Surface Mount Board to Board Plug
More results

Similar Description - FPH

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHIELD s.r.l.
FBV SHIELD-FBV Datasheet
219Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FFV SHIELD-FFV Datasheet
289Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPA SHIELD-FPA Datasheet
287Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPB SHIELD-FPB Datasheet
289Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPI SHIELD-FPI Datasheet
289Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPL SHIELD-FPL Datasheet
272Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPM SHIELD-FPM Datasheet
277Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPV SHIELD-FPV Datasheet
307Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FSV SHIELD-FSV Datasheet
266Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FTV SHIELD-FTV Datasheet
275Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com