Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

FSV Datasheet(PDF) 1 Page - SHIELD s.r.l.

Part # FSV
Description  MAGNETIC SWITCHES
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Direct Link  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

FSV Datasheet(HTML) 1 Page - SHIELD s.r.l.

  FSV Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. FSV Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
circuit description | descrizione circuito
on
off
[ms]
switching time | commutazione
housing material | materiale custodia
[°C]
temperature | temperatura
other data
altri dati
welding disturbance | disturbi da saldatura
corrosion resistance | resistenza corrosione
short circuit | corto circuito
polarity reversal | inversione polarità
protezione
protection
degree |
(IEC 60529)
grado
max current | corrente max
[W]
max power | potenza max
[mA]
@10mA
[V]
voltage drop | caduta tensione
[V]
dc
[V]
ac
dati elettrici
ratings
supply | alimentazione
signal | segnale
colore led
led colour
collegamento
wires | fili
output | uscita
wiring diagram
switching logic | tipo contatto
MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI
www.shield.net
electronic (magneto-resistance)
reed
cavo
cable
pur
ral 9005
C165
material
colour
max temp. description
materiale
colore
temp. max
descrizione
80°
nero
black
A
overcurrent
transients
transitori
extracorrente
overvoltage
transients
transitori
extra tensione
pur
ral 9005
C167
80°
nero
black
4-6
(atex)
explosion | esplosione
F86E2T
000A60
F87E2T F88E2M F89E2M F90E2M
-
000A60 018A6T 019A3T
-
-
-
-
-
-
-
-
0,2
0,5
0,2
0,2
0,2
0,2
-
0,5
0,5
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
PA
PA
PA
PA
PA
PA
-
PA
PA
PA
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
-
0,1
0,1
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-20+70
-20+70
-20+70 -20+70 -20+70 -20+70
-
-20+120 -20+70 -20+70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3
3
3
3
3
-
3
3
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
IP68
IP68
IP68
IP68
IP68
-
IP68
IP65
IP68
IP68
-
-
-
-
-
-
-
-
6
10
6
3
3
3
-
10
10
10
-
-
-
-
-
-
-
-
200
500
200
100
100
100
-
500
50
50
-
-
-
-
-
-
-
-
0,8
0,1
0,8
0,8
0,8
0,8
-
0,1
3,2
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
10...30
3...130
10...30 10...30 10...30 10...30
-
3...130 3...130
5...30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3...130
-
-
-
-
-
3...130 3...130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
green
green
green
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
yellow
-
yellow
yellow yellow yellow
-
-
yellow
yellow
-
-
-
-
-
-
-
-
3
2
3
3
3
3
-
2
2
3
-
-
-
-
-
-
-
-
PNP
-
NPN
PNP
PNP
NPN
-
-
-
PNP
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1
3
2
2
3
-
1
1
2
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
2
1
1
-
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
U
F3603
F3600
U
U
F3604
U
F3605
U
F3606
U
F3607
-
-
F3601
U
F3602
U
U
F3608
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FSV
Modello micro. Inserimento dall’alto.
Piccole dimensioni. Lunga vita elettrica.
Progettato per cilindri con cava già predisposta.
Sensibilità standard adatta alla maggior parte dei cilindri in commercio.
Materiale del corpo: Poliammide
Centro della zona sensibile: elettronico, T = 10 mm; reed, T = 13 mm
3-FSV-1
Micro size. Top mounting.
Small dimensions. Long electrical life.
Designed for cylinders with a suitable groove.
Standard sensitivity suitable for most cylinders on the market.
Body material: Polyamide.
Centre of the sensitive area: electronic, T = 10 mm; reed, T = 13 mm


Similar Part No. - FSV

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Turck, Inc.
FSV-49 TURCK-FSV-49 Datasheet
162Kb / 1P
Accessories for Fieldbus Systems Flange
2020-01-31T
logo
ON Semiconductor
FSV10100V ONSEMI-FSV10100V Datasheet
190Kb / 5P
Ultra-Low VF Schottky Rectifier, 10 A, 100 V
April, 2020 ??Rev. 3
FSV10120V ONSEMI-FSV10120V Datasheet
228Kb / 5P
Ultra-Low VF Schottky Rectifier, 10 A, 120 V
June, 2018 ??Rev. 2
FSV10150V ONSEMI-FSV10150V Datasheet
226Kb / 5P
Ultra-Low VF Schottky Rectifier, 10 A, 150 V
June, 2018 ??Rev. 2
FSV10150V ONSEMI-FSV10150V Datasheet
8Mb / 28P
45 W Auxiliary Power Supply for White Goods and Industrial Equipment with NCP11187A65
August, 2020 ??Rev. 1
More results

Similar Description - FSV

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHIELD s.r.l.
FBV SHIELD-FBV Datasheet
219Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FEK SHIELD-FEK Datasheet
255Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FFV SHIELD-FFV Datasheet
289Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPA SHIELD-FPA Datasheet
287Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPB SHIELD-FPB Datasheet
289Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPI SHIELD-FPI Datasheet
289Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPL SHIELD-FPL Datasheet
272Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPM SHIELD-FPM Datasheet
277Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FPV SHIELD-FPV Datasheet
307Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
FTV SHIELD-FTV Datasheet
275Kb / 2P
MAGNETIC SWITCHES
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com