Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

ADL5565ACPZ-R7 Datasheet(PDF) 4 Page - Analog Devices

Part # ADL5565ACPZ-R7
Description  6 GHz Ultrahigh Dynamic Range Differential Amplifier
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AD [Analog Devices]
Direct Link  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADL5565ACPZ-R7 Datasheet(HTML) 4 Page - Analog Devices

  ADL5565ACPZ-R7 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADL5565ACPZ-R7 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADL5565ACPZ-R7 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADL5565ACPZ-R7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADL5565ACPZ-R7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADL5565ACPZ-R7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADL5565ACPZ-R7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADL5565ACPZ-R7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADL5565ACPZ-R7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 28 page
background image
ADL5565
Rev. 0 | Page 4 of 28
Parameter
Test Conditions/Comments
Min
Typ
Max
Unit
NOISE/HARMONIC PERFORMANCE
10 MHz
Second/Third Harmonic Distortion (HD2/HD3)
AV = 6 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 2 V p-p
−107/−110
dBc
AV = 12 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 2 V p-p
−101/−107
dBc
AV = 15.5 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 2 V p-p
−106/−112
dBc
Output IP3/Third-Order Intermodulation
Distortion (OIP3/IMD3)
AV = 6 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite (2 MHz spacing)
+48/−100
dBm/dBc
AV = 12 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite (2 MHz spacing)
+52/−108
dBm/dBc
AV = 15.5 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite (2 MHz spacing)
+50/−105
dBm/dBc
Second-Order Intermodulation Distortion (IMD2)
AV = 6 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite (2 MHz spacing)
−86
dBc
AV = 12 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite (2 MHz spacing)
−86
dBc
AV = 15.5 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite (2 MHz spacing)
−86
dBc
Noise Spectral Density, RTI (NSD)
AV = 6 dB
2.24
nV/√Hz
AV = 12 dB
1.52
nV/√Hz
AV = 15.5 dB
1.53
nV/√Hz
Noise Figure (NF)
AV = 6 dB
10.24
dB
AV = 12 dB
8.66
dB
AV = 15.5 dB
8.78
dB
1 dB Compression Point, RTO (OP1dB)
AV = 6 dB
13.1
dBm
AV = 12 dB
12.8
dBm
AV = 15.5 dB
13.1
dBm
100 MHz
Second/Third Harmonic Distortion (HD2/HD3)
AV = 6 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 2 V p-p
−108/−103
dBc
AV = 12 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 2 V p-p
−91/−99
dBc
AV = 15.5 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 2 V p-p
−89/−100
dBc
Output IP3/Third-Order Intermodulation
Distortion (OIP3/IMD3)
AV = 6 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite (2 MHz spacing)
+54/−113
dBm/dBc
AV = 12 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite (2 MHz spacing)
+53/−112
dBm/dBc
AV = 15.5 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite (2 MHz spacing)
+52/−111
dBm/dBc
Second-Order Intermodulation Distortion (IMD2)
AV = 6 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite (2 MHz spacing)
−85
dBc
AV = 12 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite (2 MHz spacing)
−85
dBc
AV = 15.5 dB, RL = 200 Ω, VOUT =
2 V p-p composite (2 MHz spacing)
−86
dBc
Noise Spectral Density, RTI (NSD)
AV = 6 dB
2.25
nV/√Hz
AV = 12 dB
1.53
nV/√Hz
AV = 15.5 dB
1.52
nV/√Hz
Noise Figure (NF)
AV = 6 dB
10.27
dB
AV = 12 dB
8.69
dB
AV = 15.5 dB
8.7
dB
1 dB Compression Point, RTO (OP1dB)
AV = 6 dB
13
dBm
AV = 12 dB
12.8
dBm
AV = 15.5 dB
12.8
dBm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com