Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

WS2910 Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd

Part # WS2910
Description  WS2910 ?싩뵪遙섆벽佯쪳ED要긷뒯
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WINSEMI [Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  http://www.winsemi.com
Logo WINSEMI - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd

WS2910 Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd

  WS2910 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd WS2910 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd WS2910 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd WS2910 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd WS2910 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd WS2910 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd WS2910 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Winsemi Microelectronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
Steady,
Steady,
Steady,
Steady, keep
keep
keep
keep you
you
you
you advance
advance
advance
advance
2/7
WS
WS
WS
WS2910
2910
2910
2910
引脚定义和器件标识
引脚功能说明
引脚名
引脚号
引脚类型
功能描述
VIN
1
电源输入
直流电源输入引脚(8-450V)。
CS
2
电流检测
电流检测引脚用,通过外部的检测电阻检测FET的电流,其 电压低于
250mV和LD端的电压时,Gate输出为低。
GND
3
地
地。
GATE
4
驱动输出
驱动输出,用于驱动外部功率MOSFET栅极。
PWMD
5
PWM 调光
芯片的PWM调光输入引脚,当它接地时,Gate输出为低; 当它接VDD
时,芯片正常工作。
VDD
6
内部电源
内部电源引脚,应用时,需在VDD和GND之间接一低ESR电容(≥0.1μF)。
LD
7
线性调光
线性调光引脚,当其电压低于250mV(典型情况)时,用 来设置电
流采样阈值。
RT
8
频率设定
此脚用来设置振荡器的频率。在RT和地之间接一电阻,芯片工作在横
频模式;在RT和Gate之间接一电阻,芯片工作 在恒定关断时间模式。
电路内部结构框图
W
W
W
WS
S
S
S2910S
2910S
2910S
2910SP
P
P
P
Dvf
Dvf
Dvf
Dvf
YWW
YWW
YWW
YWW
S = SOP8
P: P = Pb-free package
D: 芯片代码
V: 内部版本号 (可选 1-9)
f: 工厂代码
Y: Year Code (1:2011; 2:2012……)
WW: Week Code (1-52)
WS
WS
WS
WS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com