Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LCW_JDSH_EC Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LCW_JDSH_EC
Description  Technology: InGaN on Sapphire
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCW_JDSH_EC Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCW_JDSH_EC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 24 page
background image
2012-02-15
2
Version 2.0 - OS-PCN-2012-006-A
LCW JDSH.EC
Ordering Information
Bestellinformation
Type
Color Temperature Luminous
Intensity
1) page 24
Ordering Code
Typ
Farbtemperatur
Lichtstärke
1) Seite
24
Bestellnummer
I
F = 120 mA
[K]
I
V [mcd]
LCW JDSH.EC-FSFU-5H7I-L1N2
5000
14000 ... 18000
Q65111A2676
LCW JDSH.EC-FSFU-5L7N-L1N2
4000
14000 ... 18000
Q65111A2737
LCW JDSH.EC-FRFT-5O8Q-L1N2
3500
13000 ... 16400
on request
LCW JDSH.EC-FRFT-5R8T-L1N2
3000
13000 ... 16400
Q65111A2680
LCW JDSH.EC-FQFS-5U8X-L1N2
2700
12100 ... 15000
Q65111A2679
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LCW JDSH.EC-FRFT-5O8Q-L1N2 means that
only one group FR, FS, FT will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing
unit. LCW JDSH.EC-FRFT-5O8Q-L1N2 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 6, 7, 8, 9, 10 In order to
ensure availability, single color chromaticity groups groups will not be orderable (see page 6, 7, 8, 9, 10 for explanation).
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing
unit. E. g. LCW JDSH.EC-FRFT-5O8Q-L1N2 means that only one forward voltage group L,L1,L2,M,M1,M2,N,N1,N2 will be shippable. In order to
ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für
nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LCW JDSH.EC-FRFT-5O8Q-L1N2
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen FR, FS, FT enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können
einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe
geliefert. Z.B. LCW JDSH.EC-FRFT-5O8Q-L1N2 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite
6, 7, 8, 9, 10 für nähere Informationen). LCW JDSH.EC-FRFT-5O8Q-L1N2 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 6, 7, 8, 9, 10
spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LCW JDSH.EC-FRFT-5O8Q-L1N2 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In
einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen L,L1,L2,M,M1,M2,N,N1,N2 enthalten (siehe Seite 5 für nähere
Informationen). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com