Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SFH485 Datasheet(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH485
Description  GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden (880 nm)
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH485 Datasheet(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  SFH485 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH485 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH485 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH485 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH485 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH485 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH485 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH485 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH485 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
SFH 484, SFH 485
2010-11-29
3
Kennwerte (
T
A = 25 °C)
Characteristics
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Wellenlänge der Strahlung
Wavelength at peak emission
I
F = 100 mA
λ
peak
880
nm
Spektrale Bandbreite bei 50% von I
rel
Spectral bandwidth at 50% of I
rel
I
F = 100 mA
Δλ
80
nm
Abstrahlwinkel
Half angle
SFH 484
SFH 485
ϕ
ϕ
± 8
± 20
Grad
deg.
Aktive Chipfläche
Active chip area
A
0.09
mm
2
Abmessungen der aktiven Chipfläche
Dimension of the active chip area
L × B
L × W
0.3
× 0.3
mm²
Abstand Chipoberfläche bis Linsenscheitel
Distance chip front to lens top
SFH 484
SFH 485
H
H
5.1
… 5.7
4.2
… 4.8
mm
mm
Schaltzeiten, I
e von 10% auf 90% und von 90%
auf 10%, bei
I
F = 100 mA, RL = 50 Ω
Switching times,
Ι
e from 10% to 90% and from
90% to 10%,
I
F = 100 mA, RL = 50 Ω
t
r, tf
0.6/0.5
μs
Kapazität
Capacitance
V
R = 0 V, f = 1 MHz
C
o
15
pF
Durchlaßspannung
Forward voltage
I
F = 100 mA, tp = 20 ms
I
F = 1 A, tp = 100 μs
V
F
V
F
1.50 (
≤ 1.8)
3.00 (
≤ 3.8)
V
V
Sperrstrom,
Reverse current
V
R = 5 V
I
R
0.01 (
≤ 1)
μA
Gesamtstrahlungsfluß,
Total radiant flux
I
F = 100 mA, tp = 20 ms
Φ
e
25
mW



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com