Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SFH485 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH485
Description  GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden (880 nm)
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH485 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH485 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH485 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH485 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH485 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH485 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH485 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH485 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH485 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH485 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 10 page
background image
SFH 484
SFH 485
GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden (880 nm)
GaAlAs Infrared Emitters (880 nm)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
SFH 484
SFH 485
2010-11-29
1
Wesentliche Merkmale
• GaAlAs-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad
• Hohe Zuverlässigkeit
• UL Version erhältlich
• Gute spektrale Anpassung an
Si-Fotoempfänger
• Gegurtet lieferbar (im Ammo-Pack)
• Gruppiert lieferbar
•SFH 484: Gehäusegleich mit LD 274
•SFH 485: Gehäusegleich mit SFH 300,
SFH 203
Anwendungen
• IR-Fernsteuerungen
• Rauchmelder
• Sensorik
• Diskrete Lichtschranken
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
Gehäuse
Package
SFH 484
Q62703Q1092
5-mm-LED-Gehäuse (T 1
3/
4), klares violettes
Epoxy-Gießharz, Anschlüsse im 2.54-mm-Raster (
1/10’’),
Anodenkennzeichung: kürzerer Anschluß
5 mm LED package (T 1
3/
4), violet-colored epoxy resin,
solder tabs lead spacing 2.54 mm (
1/10’’), anode marking:
short lead
SFH 484-2
Q62703Q1756
SFH 484-2 E7517 (UL) Q62703Q2392
SFH 484-2 E9548 (UL) Q65110A1434
SFH 485
Q62703Q1093
SFH 485-2
Q62703Q1547
Features
• Very highly efficient GaAlAs-LED
• High reliability
• UL version available
• Spectral match with silicon photodetectors
• Available on tape and reel (in Ammopack)
• Available in bins
•SFH 484: Same package as LD 274
•SFH 485: Same package as SFH 300,
SFH 203
Applications
• IR remote controls
• Smoke detectors
• Sensor technology
• Discrete interrupters


Similar Part No. - SFH485

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH485 SIEMENS-SFH485 Datasheet
48Kb / 5P
GaAIAs-IR-Lumineszenzdioden 880 nm GaAIAs Infrared Emitters 880 nm
SFH485 SIEMENS-SFH485 Datasheet
123Kb / 1P
GaAlAs INFRARED EMITTER
SFH485-1 SIEMENS-SFH485-1 Datasheet
123Kb / 1P
GaAlAs INFRARED EMITTER
SFH485-2 SIEMENS-SFH485-2 Datasheet
48Kb / 5P
GaAIAs-IR-Lumineszenzdioden 880 nm GaAIAs Infrared Emitters 880 nm
SFH485-2 SIEMENS-SFH485-2 Datasheet
123Kb / 1P
GaAlAs INFRARED EMITTER
More results

Similar Description - SFH485

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH4580 SIEMENS-SFH4580 Datasheet
60Kb / 6P
GaAIAs-IR-Lumineszenzdioden 880 nm GaAIAs Infrared Emitters 880 nm
SFH480 SIEMENS-SFH480 Datasheet
66Kb / 7P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden 880 nm GaAlAs Infrared Emitters 880 nm
SFH484 SIEMENS-SFH484 Datasheet
48Kb / 5P
GaAIAs-IR-Lumineszenzdioden 880 nm GaAIAs Infrared Emitters 880 nm
logo
OSRAM GmbH
SFH7221 OSRAM-SFH7221 Datasheet
84Kb / 8P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode (880 nm) und Si-Fototransistor
SFH486 OSRAM-SFH486 Datasheet
143Kb / 8P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode (880 nm)
SFH4580 OSRAM-SFH4580_12 Datasheet
159Kb / 9P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden (880 nm) in SMR짰 Geh채use
SFH7221 OSRAM-SFH7221_12 Datasheet
164Kb / 10P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode (880 nm) und Si-Fototransistor
logo
OSA Opto Light GmbH
SFH7221-Z OSA-SFH7221-Z Datasheet
85Kb / 8P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode (880 nm) und Si-Fototransistor GaAlAs-Infrared-Emitter (880 nm) and Si-Phototransistor
logo
OSRAM GmbH
SFH-4580 OSRAM-SFH-4580 Datasheet
84Kb / 7P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden
SFH-484 OSRAM-SFH-484 Datasheet
81Kb / 8P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com