Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MSD02004 Datasheet(PDF) 3 Page - DB Lectro Inc

Part # MSD02004
Description  Caract챕ristiques fonctionnelles
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DBLECTRO [DB Lectro Inc]
Direct Link  http://www.dblectro.com
Logo DBLECTRO - DB Lectro Inc

MSD02004 Datasheet(HTML) 3 Page - DB Lectro Inc

  MSD02004 Datasheet HTML 1Page - DB Lectro Inc MSD02004 Datasheet HTML 2Page - DB Lectro Inc MSD02004 Datasheet HTML 3Page - DB Lectro Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
MSD
Wire entry
Wire entry
MSD__005
Straight, Side Entry
5.08 mm / .200” Pitch
Weight per pole: 0.40 g
Poles
STD Code
Pcs/pack.
W [kg]*
Pcs/Ind.**
W [kg]*
02
MSD02005
275
0,22
5000
4,00
03
MSD03005
150
0,18
2500
3,00
04
MSD04005
100
0,16
2000
3,20
05
MSD05005
75
0,15
1500
3,00
06
MSD06005
50
0,12
1000
2,40
MSD__004
Straight, Side Entry
2.54 mm / .100” Pitch
Weight per pole: 0.35 g
Poles
STD Code
Pcs/pack.
W [kg]*
Pcs/Ind.**
W [kg]*
02
MSD02004
400
0,28
5000
3,50
03
MSD03004
275
0,29
5000
5,25
04
MSD04004
200
0,28
3000
4,20
05
MSD05004
150
0,26
2500
4,38
06
MSD06004
125
0,26
2000
4,20
07
MSD07004
100
0,25
2000
4,90
08
MSD08004
100
0,28
2000
5,60
09
MSD09004
75
0,24
1500
4,73
10
MSD10004
75
0,26
1500
5,25
11
MSD11004
50
0,19
1000
3,85
12
MSD12004
50
0,21
1000
4,20
L = Pitch x (poles - 1)
L = Pitch x (poles - 1)
*W [kg]: Approximate Weight per box in kg
**industrial packaging: add “-00000E” at standard code
Couple de serrage nominal/maximal :
0.1/0.15 Nm (0.88/1.33 lbf in)
Epaisseur du C.I. :
max. 2.4 mm (.094 in)
Diamètre de perçage :
min. 1.1 mm (.043 in)
Longueur de fil à dénuder :
4 ÷ 5 mm (.16 ÷ .197 in)
Echelle de températures d’utilisation :
-40 °C ÷ +110 °C (-40 °F ÷ +230 °F)
Catégorie climatique :
40/110/21 selon EN 60068-1
Section de fil rigide :
30÷16 AWG (UL, CSA)* 0.05 ÷ 1 mm² (IMQ)*
Section de fil flexible :
30÷16 AWG (UL, CSA)* 0.05 ÷ 0.5 mm² (IMQ)*
Tension pour le pas de 2.54 mm (.100 in) :
150 V (UL, CSA)*
Tension pour le pas de 5.08 mm (.200 in) :
300 V (UL, CSA)*
Intensité de courant :
12 A (IMQ)*
Résistance de contact :
<15 mΩ
Résistance d’isolement :
>109 Ω (500V DC)
*Pour chacune des caractéristiques reportées, les données indiquées se refèrent aux valeurs maximales des certifications relatives ().
Les valeurs de tension V et courant I, ainsi que le couple de serrage, se reportent aux normes applicables aux produits et à leur type d'utilisation.
Vis M1.6 en Alliage de Cuivre nickelée.
Boîtier en Polyamide PA 6.6
Couleur standard : Vert.
Auto-extinguible classe V-0 selon UL94.
Résistant aux solvants chlorés,
sans Phosphore, Dioxine ou
Halogènes dangereux pour la santé
Cage en Alliage de Cuivre nickelée
Picot en Alliage de Cuivre étamé,
sans plomb, facile à souder
Caractéristiques électriques*
Caractéristiques mécaniques
Caractéristiques des composants



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com