Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MSD02004 Datasheet(PDF) 2 Page - DB Lectro Inc

Part # MSD02004
Description  Caract챕ristiques fonctionnelles
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DBLECTRO [DB Lectro Inc]
Direct Link  http://www.dblectro.com
Logo DBLECTRO - DB Lectro Inc

MSD02004 Datasheet(HTML) 2 Page - DB Lectro Inc

  MSD02004 Datasheet HTML 1Page - DB Lectro Inc MSD02004 Datasheet HTML 2Page - DB Lectro Inc MSD02004 Datasheet HTML 3Page - DB Lectro Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
MSD
0
10
1
½
20
30
mm in
Les borniers pour circuits imprimés de la Série MSD permettent de
réduire sensiblement l’encombrement sur le C.I. et s’utilisent en cas
de transmissions de signaux quand le câblage d’un nombre élevé de
contacts est nécessaire dans des espaces réduits.
Ils sont disponibles en pièces monoblocs de 2 à 12 pôles avec les pas
suivants : 2.54 mm (.100 in) et 5.08 mm (.200 in).
Il est possible de juxtaposer les borniers monoblocs en intercalant un
espace équivalent à un pas entre deux borniers afin d’obtenir n’importe
quel nombre de pôles. Cette caractéristique permet de gérer un stock
minimum de borniers de base.
L’utilisation des emballages en Kit simplifie la gestion interne du
produit, du stock et de l’assemblage car avec un seul code-article il
est possible de recevoir plusieurs versions, ce qui permet de réduire les
articles et de diminuer les risques d’erreur.
CE :
130 V - T 110 - 12 A - 1 mm2 Rigide (6 A - 0.5 mm2 Flexible) pour le pas de 2.54 mm
250 V - T 110 - 12 A - 1 mm2 Rigide (6 A - 0.5 mm2 Flexible) pour le pas de 5.08 mm
UL :
150 V - 10 A - 30÷16 AWG pour le pas de 2.54 mm
File E167473
300 V - 10 A - 30÷16 AWG pour le pas de 5.08 mm
Les valeurs d'utilisation pour l'appareillage final doivent être en conformité avec les caractéristiques de la norme UL et y être applicables
CSA :
150 V - 10 A - 30÷16 AWG pour le pas de 2.54 mm
File LR102896
300 V - 10 A - 30÷16 AWG pour le pas de 5.08 mm
VDE :
125 V - 6 A - T 110 - 0.5 mm2 pour le pas de 2.54 mm
File n. 40022747
250 V - 6 A - T 110 - 0.5 mm2 pour le pas de 5.08 mm
IMQ :
130 V - T 110 - 12 A - 1 mm2 Rigide (6 A - 0.5 mm2 Flexible) pour le pas de 2.54 mm
File : CA02.00145
250 V - T 110 - 12 A - 1 mm2 Rigide (6 A - 0.5 mm2 Flexible) pour le pas de 5.08 mm
Homologations
Caractéristiques fonctionnelles
Description
pas 2.54 mm
de 2 à 12 pôles
juxtaposable
pas 5.08 mm
de 2 à 6 pôles
juxtaposable
Classe Dimensionelle :
Basse
Couleur standard :
Vert
Hauteur :
10 mm (.394 in)
Section maximale de fil homologuée :
Rigide : 1 mm2 (IMQ) ; 16 AWG (UL)
Flexible : 0.5 mm² (IMQ) ; 16 AWG (UL)
Dimension entrée fil :
1.4 x 1.7 mm (.055 x .067 in)
Versions :
Juxtaposable,
Pièces monoblocs :
de 2 à 12 pôles
Pas :
En pouces 2.54 mm, 5.08 mm
(.100 in, .200 in)
Voir aussi “Certifications of Products”, page 14
RoHS
2002/95/EC



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com