Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

S511 Datasheet(PDF) 1 Page - A-Data Technology

Part # S511
Description  Disque Dur SSD ADATA S511 (SATA III)
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  A-DATA [A-Data Technology]
Direct Link  https://www.adata.com
Logo A-DATA - A-Data Technology

S511 Datasheet(HTML) 1 Page - A-Data Technology

  S511 Datasheet HTML 1Page - A-Data Technology S511 Datasheet HTML 2Page - A-Data Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
www.adata-group.com
Caractéristiques
> MTBF: 1000000 hrs
> Commande TRIM
> Technologie NCQ
> Système de surveillance SMART
> Rétro-compatible SATA II
> Berceau 3.5”
> Logiciel de migration de données
> 3 ans de garantie
> Compatible: Windows 7 / Windows XP / Windows Vista / Mac OS X / Linux
Disque Dur SSD ADATA S511 (SATA III)
Spécifications
> Capacités: 60/120/240/480 GO
> Type de mémoire: 2xnm Multi-Level Cell (MLC)
> Format: SATA 6Go/sec (SATA III)
> Contrôleur: SandForce 2281
> Interface: 2.5”
> Dimensions: 100 x 69.85 x 9.5mm (L x P x H)
> Poids: 76g
> Résistance au choc: 1500G
> Certifications: CE / FCC / VCCI
> Correction d’erreur (ECC): Jusqu’à 55 bits par secteur de 512-octets (BCH)
*les résultats peuvent varier selon la configuration
Performance
Plateforme de test: ASUS Sabertooth P67, Intel i5 2500K, 8GB DDR3 RAM, Windows 7 Version Professionnelle
Jusqu’à 500
Jusqu’à 510
Jusqu’à 520
Jusqu’à 460
60K
60K
60K
40K
80K
85K
85K
40K
85
170
280
225
65
110
175
210
85
160
225
150
455
500
520
500
Jusqu’à 550
Jusqu’à 550
Jusqu’à 550
Jusqu’à 540
60 GO
120 GO
240 GO
480 GO
Capacité
Vitesse
d’écriture
ATTO
(MO/sec)
Vitesse de
lecture
ATTO
(MO/sec)
Ecriture
aléatoire avec
fichiers
4K IOPS
Iometer
Ecriture
aléatoire
maximale avec
fichiers 4K
Iometer
Lecture
séquentielle
AS-SSD
(MO/sec)
Ecriture
séquentielle
AS-SSD
(MO/sec)
Lecture
aléatoire
avec
fichiers 4K
AS-SSD
(MO/sec)
Ecriture
aléatoire
avec
fichiers 4K
AS-SSD
(MO/sec)


Similar Part No. - S511

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Productwell Precision E...
S511HA PRODUCTWELL-S511HA Datasheet
121Kb / 1P
ROTARY POTENTIOMETER
S511HA PRODUCTWELL-S511HA_14 Datasheet
127Kb / 1P
Fade conrtol for popular type audio mixers, musical keyboards
S511HB PRODUCTWELL-S511HB Datasheet
124Kb / 1P
ROTARY POTENTIOMETER
S511HB PRODUCTWELL-S511HB_14 Datasheet
130Kb / 1P
Fade conrtol for popular type audio mixers, musical keyboards
S511HC PRODUCTWELL-S511HC Datasheet
123Kb / 1P
ROTARY POTENTIOMETER
More results

Similar Description - S511

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Transcend Information. ...
MSA370 TRANSCEND-MSA370 Datasheet
715Kb / 14P
SATA III 6Gb/s mSATA SSD
logo
Advantech Co., Ltd.
SQF-S4B-650 ADVANTECH-SQF-S4B-650 Datasheet
424Kb / 1P
SATA III (6.0Gb) M.2 2242 SSD
1-Aug-2022
SQF-S25-630 ADVANTECH-SQF-S25-630 Datasheet
658Kb / 1P
SATA III (6.0Gb) 2.5" SSD
22-Feb-2016
SQF-S25-640 ADVANTECH-SQF-S25-640 Datasheet
483Kb / 1P
SATA III (6.0Gb) 2.5" SSD
25-Jul-2017
SQF-S25-650 ADVANTECH-SQF-S25-650 Datasheet
367Kb / 1P
SATA III (6.0Gb) 2.5" SSD
1-Aug-2022
SQF-S8B-650 ADVANTECH-SQF-S8B-650 Datasheet
385Kb / 1P
SATA III (6.0Gb) M.2 2280 SSD
31-May-2022
SQF-SHM-650 ADVANTECH-SQF-SHM-650 Datasheet
443Kb / 1P
SATA III (6.0Gb) Hald-Size mSATA SSD
1-Aug-2022
SQF-SLM-650 ADVANTECH-SQF-SLM-650 Datasheet
461Kb / 1P
SATA III (6.0Gb) Half Slim SSD
1-Aug-2022
SQF-SM8-830 ADVANTECH-SQF-SM8-830 Datasheet
675Kb / 1P
SATA III (6.0Gb) M.2 2280 SSD
21-Jun-2017
SQF-SMS-650 ADVANTECH-SQF-SMS-650 Datasheet
440Kb / 1P
SATA III (6.0Gb) mSATA SSD
1-Aug-2022
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com