Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SMP1302 Datasheet(PDF) 3 Page - Alpha Industries

Part # SMP1302
Description  Switch and Attenuator Plastic Packaged PIN Diodes
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ALPHA [Alpha Industries]
Direct Link  http://www.alphaind.com
Logo ALPHA - Alpha Industries

SMP1302 Datasheet(HTML) 3 Page - Alpha Industries

  SMP1302 Datasheet HTML 1Page - Alpha Industries SMP1302 Datasheet HTML 2Page - Alpha Industries SMP1302 Datasheet HTML 3Page - Alpha Industries  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Switch and Attenuator Plastic Packaged PIN Diodes
SMP1302 Series
Alpha Industries, Inc. [781] 935-5150
• Fax [617] 824-4579 • Email sales@alphaind.com • www.alphaind.com
3
Specifications subject to change without notice. 1/01A
SOT-23
3
2
1
0.035 (0.89 mm) MIN.
0.044 (1.12 mm) MAX.
0.0005 (0.01 mm) MIN.
0.004 (0.10 mm) MAX.
0.012 (0.30 mm) MIN.
0.020 (0.50 mm) MAX.
0.003 (0.080 mm) MIN.
0.008 (0.20 mm) MAX.
8˚ MAX.
0.022 (0.55 mm) REF.
0.110 (2.80 mm) MIN.
0.120 (3.04 mm) MAX.
0.083 (2.10 mm) MIN.
0.104 (2.64 mm) MAX.
0.037 (0.95 mm) REF.
0.047 (1.20 mm) MIN.
0.055 (1.40 mm) MAX.
0.076 (1.92 mm) REF.
0.020 (0.51 mm) REF.
SC-79
0.060 (1.50 mm) MIN.
0.067 (1.70 mm) MAX.
0.010
(0.25 mm) MIN.
0.014
(0.35 mm) MAX.
0.043 (1.10 mm) MIN.
0.051 (1.30 mm) MAX.
0.020
(0.50 mm) MIN.
0.028
(0.70 mm) MAX.
0.003
(0.07 mm) MIN.
0.008
(0.20 mm) MAX.
10˚ MAX.
10˚ MAX.
0.028
(0.70 mm) MIN.
0.035
(0.90 mm) MAX.
0.006 (0.15 mm) MIN.
CATHODE
INDICATOR
12
SOD-323
0.090 (2.30 mm) MIN.
0.108 (2.74 mm) MAX.
0.045 (1.15 mm) MIN.
0.053 (1.35 mm) MAX.
0.050
(1.25 mm) MAX.
0.006
(0.15 mm) TYP.
0.008 (0.20 mm) NOM.
0.004 (0.10 mm) MAX.
0.010 (0.25 mm) MIN.
0.010
(0.25 mm) MIN.
0.016
(0.40 mm) MAX.
0.063 (1.60 mm) MIN.
0.071 (1.80 mm) MAX.
CATHODE
INDICATOR
2
1
SOT-5
0.074
(1.90 mm)
REF.
0.118
(3.00 mm)
0.087
(2.20 mm)
0.012
(0.30 mm)
0.000
(0.00 mm)
MIN.
0.122 (3.10 mm)
0.106 (2.70 mm)
0.064 (1.63 mm)
0.035 (0.90 mm)
0.020 (0.51 mm)
0.014 (0.35 mm)
1
54
23
0.037 (0.95 mm) REF.
0.069
(1.75 mm)
0.052
(1.30 mm)
0.024
(0.61 mm)
0.004
(0.10 mm)
0.0104 (0.26 mm)
0.0035 (0.09 mm) MIN.
0.012 (0.30 mm) TYP.
SC-70
3
2
1
0.031 (0.80 mm) MIN.
0.039 (1.00 mm) MAX.
0.000 (0.00 mm) MIN.
0.004 (0.10 mm) MAX.
0.010 (0.25 mm) MIN.
0.016 (0.40 mm) MAX.
0.071 (1.80 mm) MIN.
0.087 (2.20 mm) MAX.
0.071 (1.80 mm) MIN.
0.094 (2.40 mm) MAX.
0.045 (1.15 mm) MIN.
0.053 (1.35 mm) MAX.
0.026 (0.65 mm) REF.
0.051 (1.30 mm) REF.
0.004 (0.10 mm) MIN.
0.007 (0.18 mm) MAX.
0.004 (0.10 mm) MIN.
0.012 (0.30 mm) MAX.
0.014 (0.35 mm) REF.
RR
R
R
R
IF
-55°C
-15°C
+25°C
+65°C
+100°C
(mA)
(
Ω
Ω)(Ω
Ω)(Ω
Ω)(Ω
Ω)(Ω
Ω)
-55.00
-15.00
25.0
65.0
100.00
0.02
599.00
653.00
692.0
715.0
722.00
0.10
123.00
135.00
143.0
154.0
161.00
0.30
42.20
46.60
49.7
54.3
56.80
1.00
13.50
15.00
16.2
17.9
18.80
10.00
2.00
2.30
2.6
2.9.0
3.00
20.00
1.34
1.50
1.7
2.0
2.00
100.00
0.60
0.74
1.0
1.1
1.10
Resistance vs. Temperature @ 100 MHz



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com