Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SMP1352 Datasheet(PDF) 3 Page - Alpha Industries

Part # SMP1352
Description  Large Signal Switching Plastic Packaged PIN Diodes
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ALPHA [Alpha Industries]
Direct Link  http://www.alphaind.com
Logo ALPHA - Alpha Industries

SMP1352 Datasheet(HTML) 3 Page - Alpha Industries

  SMP1352 Datasheet HTML 1Page - Alpha Industries SMP1352 Datasheet HTML 2Page - Alpha Industries SMP1352 Datasheet HTML 3Page - Alpha Industries  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Large Signal Switching Plastic Packaged PIN Diodes
SMP1352 Series
Alpha Industries, Inc. [781] 935-5150
• Fax [617] 824-4579 • Email sales@alphaind.com • www.alphaind.com
3
Specifications subject to change without notice. 1/01A
SOD-323
0.090 (2.30 mm) MIN.
0.108 (2.74 mm) MAX.
0.045 (1.15 mm) MIN.
0.053 (1.35 mm) MAX.
0.050
(1.25 mm) MAX.
0.006
(0.15 mm) TYP.
0.008 (0.20 mm) NOM.
0.004 (0.10 mm) MAX.
0.010 (0.25 mm) MIN.
0.010
(0.25 mm) MIN.
0.016
(0.40 mm) MAX.
0.063 (1.60 mm) MIN.
0.071 (1.80 mm) MAX.
CATHODE
INDICATOR
2
1
SOT-23
0.110 (2.79 mm) MIN.
0.118 (3.00 mm) MAX.
0.014
(0.36 mm)
MIN.
0.020
(0.51 mm)
MAX.
0.102
(2.59 mm)
MIN.
0.118
(3.00 mm)
MAX.
0.060
(1.52 mm)
MIN.
0.069
(1.75 mm)
MAX.
0.037
(0.94 mm) REF.
0.037
(0.94 mm) REF.
12
3
4
5
0.004 (0.10 mm) MIN.
0.024 (0.61 mm) MAX.
0.134
(3.4 mm)
10˚ MAX.
0.035
(0.89 mm)
MIN.
0.057
(1.49 mm)
MAX.
0.000 (0.00 mm) MIN.
0.006 (0.15 mm) MAX.
0.035 (0.89 mm) MIN.
0.051 (1.30 mm) MAX.
SC-79
0.060 (1.50 mm) MIN.
0.067 (1.70 mm) MAX.
0.010
(0.25 mm) MIN.
0.014
(0.35 mm) MAX.
0.043 (1.10 mm) MIN.
0.051 (1.30 mm) MAX.
0.020
(0.50 mm) MIN.
0.028
(0.70 mm) MAX.
0.003
(0.07 mm) MIN.
0.008
(0.20 mm) MAX.
10˚ MAX.
10˚ MAX.
0.028
(0.70 mm) MIN.
0.035
(0.90 mm) MAX.
0.006 (0.15 mm) MIN.
CATHODE
INDICATOR
12



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com