Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM2-XFPF Datasheet(PDF) 2 Page - MRV Communications, Inc.

Part # TM2-XFPF
Description  LambdaDriver짰??0GE XFP - Dual Transponder Module with FEC (TM2-XFPF)
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MRV [MRV Communications, Inc.]
Direct Link  http://www.mrv.com
Logo MRV - MRV Communications, Inc.

TM2-XFPF Datasheet(HTML) 2 Page - MRV Communications, Inc.

  TM2-XFPF Datasheet HTML 1Page - MRV Communications, Inc. TM2-XFPF Datasheet HTML 2Page - MRV Communications, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
��� ����� ����� ����
����� �������� ���
����������� �� �����
������������
������������
��� ����� ����� ����
��� ������ ���
���������� �� �����
������������
������������
��� ���������������
��������� ���� ����������
���������������� ��
����� �������������������
�������
���� ���� ���������
���� ���� ������������
��� ��� ���� ���� �� ������� ���������� ��� ������ ���������� ����� �������� ��� ��� ������� ��� ������ �� ������������
������ ������ �� �� ������������� �� ���� �� ��� �����������
��� ����������� ��������� ����������� ��� ��������������� ������� �� ��� �������� ������ ��� ����� ���� ����������� �������� �� �� �������� �� ��������� �������� ��� �������� �� ������������
������� �� ��� ����������� ��� �� �������������� �� ������� ��� ��� ������������� ������ ������� ��� �������������� ��� ���� ������������ ��� �������������� ��� ��� ��� ��������������
���� ��� ���������� �� ��� ��������������� ���� ����� ���������� ��� ��� �������� �� ����� ���������� ��������
MRV-LD-TM2XFPF
Rev.2
02 -10
Copyright ©2009 MRV Communications, Inc. All Rights Reserved.
The TM2-XFPF transponders also support the Y-Cable
based fast switchover protection protocol. In this
protection mode two transponders in a LambdaDriver®
chassis run a protocol that maintains “operational” and
“standby” transponders for a single port of an access
device.Two modes of operation are available for this
feature:
1.Redundancy between transponders on the same modules
2.Redundancy between transponders on two adjacent modules
The modules are manageable by the LambdaDriver
management module either locally by RS232 CLI access
or remotely by Telnet, SNMP or GUI management via the
MRV MegaVision Pro management platform.
Product
Description
TM2-XFPF
XFP Access and Line ports, Dual Transponder with FEC for 10GE.
Operating Temperature
-5 to 45 0C (23 to 113 0F)
Storage Temperature
-10 to 70 0C (14 to 158 0F)
Relative Humidity
85% max, non-condensing
Dimensions (W x H x D)
26.93 mm (1.06 In); 130.7 (5.145 In); 227mm (8.956 In)
Weight
0.55 Kg (1.21 lb)
Connectors
XFP sockets all ports
Power Consumption
Module: 5.3W
XFP: 3.5 W
Enviromental
Technical Specifications
Data Rate
10GE
G.709 Operational mode
Power Budget for BER< 10-12 equals calculated (per used XFP) + 6dB
EFEC Operational mode
Power Budget for BER< 10-12 equals calculated (per used XFP) + 8dB
Optical parameters
Per the XFP
LEDs
P/L n:
Detection of XFP and Link presence or absence at port n
WDM & Optical Transport



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com