Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

DC100ATIP Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # DC100ATIP
Description  Armoire pour serveur en acier robuste
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

DC100ATIP Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  DC100ATIP Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. DC100ATIP Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Armoire pour serveur en acier robuste
La série DC100 de Hammond est une nouvelle génération d'armoires conçues
pour des applications de serveur, de réseau et de stockage de données .
Cette série intègre la conception ouverte et les principes de fabrication de
Hammond, qui lui ont valu sa réputation d'offrir des produits fiables ainsi
qu'un service et un soutien exceptionnels. Les armoires DC100 présentent
des caractéristiques améliorées que ne possèdent pas les armoires
classiques et offrent l'efficacité de refroidissement et les dispositifs de
sécurité que recherchent les gestionnaires de TI d'aujourd'hui.
Les armoires de la série DC100 sont offertes en deux versions : 42U et 24U.
Les armoires ont une largeur hors tout standard de 24 po et peuvent ainsi
être juxtaposées ou regroupées pour s'adapter à un plancher surélevé revêtu
de carreaux standard de 2 pi, ce qui optimise la circulation d'air froid et le
passage de câbles sous le plancher technique. Les deux armoires ont une
profondeur totale de 42 po et peuvent ainsi accueillir des serveurs de grande
profondeur tout en procurant de l'espace supplémentaire pour la gestion de
câbles.
Caractéristiques :
Construction en acier de calibre 16.
Deux (2) paires de rails de montage de 19 po, à trous carrés
poinçonnés, conformes à la norme EIA-310-D, avec marque repère pour
chaque unité modulaire.
Offertes en deux hauteurs : Modèles 42U et 24U
Les portes avant et arrière sont munies d'un verrou à deux (2) points
attrayant, présentent une surface incurvée et nervurée pour plus de
stabilité et peuvent facilement être enlevées et remontées pour s'ouvrir
à gauche ou à droite.
Porte avant perforée avec taux de circulation d'air de 65 %.
Portes perforées arrière en deux parties avec taux de circulation d'air
de 65 %.
Paire de panneaux latéraux pleins amovibles offerte en option.
Spécifications :
L'armoire 42U ne comporte pas de panneaux latéraux. L'armoire 24U
est dotée de deux panneaux latéraux.
Fond ouvert pour permettre le passage d'air et de câbles sous un
plancher technique en carrelage.
Plaque passe-câbles arrière amovible permettant le passage de câbles
au niveau du plancher.
Deux (2) orifices d'entrée de câble de 4 po de diamètre et une (1)
ouverture de 8 x 12 po sur le toit.
Le fond ouvert permet la circulation d'air et le passage de câbles sous
un plancher en carrelage surélevé.
Le cadre comprend quatre (4) pattes de nivellement et quatre (4)


Similar Part No. - DC100ATIP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DC100ATIP HAMMOND-DC100ATIP Datasheet
39Kb / 1P
DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTLCE
More results

Similar Description - DC100ATIP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DC200 HAMMOND-DC200 Datasheet
103Kb / 2P
ARMOIRE POUR SERVEUR - MODELE ECONOMIQUE
EN4DSC HAMMOND-EN4DSC Datasheet
144Kb / 4P
Armoire murale pour coupe-circuit en acier doux de type 4
EN4DSCSS HAMMOND-EN4DSCSS Datasheet
144Kb / 4P
Armoire murale pour coupe-circuit en acier inoxydable de type 4X
HDSSEC HAMMOND-HDSSEC Datasheet
89Kb / 1P
Raccord pour armoire robuste
HFMD HAMMOND-HFMD Datasheet
171Kb / 4P
Armoire autoportante modulaire pour sectionneur en acier
HWM HAMMOND-HWM Datasheet
127Kb / 3P
Armoire murale a porte pivotante en acier robuste
IFMD HAMMOND-IFMD Datasheet
159Kb / 4P
Armoire autoportante modulaire pour sectionneur en acier doux de type 12
IPC HAMMOND-IPC Datasheet
145Kb / 3P
Armoire pour PC autoportante modulaire en acier doux de type 12
RCHS HAMMOND-RCHS Datasheet
120Kb / 2P
Armoire de table en acier robuste a assembler
RCHV HAMMOND-RCHV Datasheet
87Kb / 2P
Armoire de table en acier robuste a assembler, ventilee
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com