Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

DTS2000 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # DTS2000
Description  Climatiseur interieur de 2000 BTUH
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

DTS2000 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  DTS2000 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. DTS2000 Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Climatiseur intérieur de 2000 BTUH
Type 12, montage latéral
Description
Modèle compact permettant un montage latéral sur n'importe quelle
surface d'armoire dans des applications nécessitant l'installation d'un
circuit de refroidissement des points chauds ou d'un circuit de
refroidissement de faible capacité.
Un circuit de refroidissement en boucle fermée assure que l'air propre
à l'intérieur d'une armoire est recyclé et ne se mélange pas à l'air
ambiant contaminé.
Normes
Maintient l'indice de protection NEMA 12 de l'enceinte.
IP 54
UR, cUR et CE
Caractéristiques
Frigorigène R134a.
Réglage par thermostat.
Cordon d'alimentation avec fiche (115 V).
Couche filtrante lavable protégée par une grille facile à retirer.
Un détendeur augmente le rendement du climatiseur en améliorant le
transfert de chaleur vers l'évaporateur et réduit le temps de
fonctionnement du compresseur.
Évaporateur de condensat intégré.
Circulation d'air continue grâce à des ventilateurs à haut débit.
Suppresseur d'interférences EMI/RFI homologué CE.
Garniture, trousse de montage et gabarit pour découpe et perçage
inclus.
Tuyau de vidange du condensat et bride.
Enveloppe extérieure facile à retirer pour entretien sur place.
Des dispositifs de montage rapide permettent de suspendre l'appareil
pour faciliter l'installation.
Accessoires


Similar Part No. - DTS2000

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTS2012 DINTEK-DTS2012 Datasheet
306Kb / 9P
N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
DTS2012 DINTEK-DTS2012 Datasheet
1Mb / 9P
N-Channel 30 V (D-S) MOSFET Halogen-free
DTS2012 DINTEK-DTS2012_13 Datasheet
1Mb / 9P
N-Channel 30 V (D-S) MOSFET Halogen-free
DTS2014 DINTEK-DTS2014 Datasheet
1Mb / 9P
N-Channel 20 V (D-S) MOSFET Halogen-free
logo
List of Unclassifed Man...
DTS20F17-99SN ETC-DTS20F17-99SN Datasheet
4Mb / 24P
MIL-DTL-38999 Aluminium
More results

Similar Description - DTS2000

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
DTS3X45 HAMMOND-DTS3X45 Datasheet
177Kb / 3P
Climatiseur interieur de 5000-12000 BTUH
DTS3X81 HAMMOND-DTS3X81 Datasheet
134Kb / 3P
Climatiseur exterieur de 4000-7500 BTUH
DTS3XX5 HAMMOND-DTS3XX5 Datasheet
187Kb / 3P
Climatiseur exterieur de 5000-12000 BTUH
DTS31X1SL HAMMOND-DTS31X1SL Datasheet
131Kb / 3P
Climatiseur exterieur compact de 3500 BTUH
DTS1200 HAMMOND-DTS1200 Datasheet
109Kb / 2P
Climatiseur interieur de 1200 BTUH
DTS3021 HAMMOND-DTS3021 Datasheet
105Kb / 3P
Climatiseur interieur de 900-1300 BTUH
DTS3041 HAMMOND-DTS3041 Datasheet
146Kb / 3P
Climatiseur interieur de 2500 BTUH
DTS3081 HAMMOND-DTS3081 Datasheet
107Kb / 3P
Climatiseur exterieur de 2500 BTUH
DTS3141SL HAMMOND-DTS3141SL Datasheet
112Kb / 3P
Climatiseur interieur de 3500 BTUH
DTT6X01 HAMMOND-DTT6X01 Datasheet
100Kb / 3P
Climatiseur interieur de 1200-14000 BTUH
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com