Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LT3333 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LT3333
Description  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LT3333 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LT3333 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LT3333 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LT3333 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LT3333 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LT3333 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LT3333 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LT3333 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LT3333 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LT3333 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
2008-05-19
2
LB 3333, LT 3333
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LB 3333-Q1R2-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen Q1, Q2,
R1 oder R2 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird
nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LB 3333-Q1R2-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -3, -4, oder -5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LB 3333-Q1R2-35 means that only one group Q1, Q2, R1 or R2 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups
will be shipped on any one reel. E.g. LB 3333-Q1R2-35 means that only 1 wavelength group -3, -4, or -5 will
be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for
explanation).
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Gehäusefarbe
Color of
Package
Lichtstärke
1)
Seite 13
Luminous
Intensity
1)
page 13
I
F = 10 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2)
Seite 13
Luminous
Flux
2)
page 13
I
F = 10 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LB 3333-Q1R2-35
LB 3333-R1S2-35
LB 3333-Q1S2-35
blue
colorless clear
71 ... 180
112 ... 280
71 ... 280
120 (typ.)
195 (typ.)
170 (typ.)
Q65110A2793
Q65110A2964
Q65110A2794
LT 3333-T1U2-35
LT 3333-U1V2-35
LT 3333-S2V2-35
true green
colorless clear
280 ... 710
450 ... 1120
224 ... 1120
500 (typ.)
780 (typ.)
680 (typ.)
Q65110A4977
Q65110A4979
Q65110A4976



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com