Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MPC Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # MPC
Description  Plaque de recouvrement a aimant
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

MPC Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  MPC Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Part
No.
MPC616
Plaque de recouvrement à aimant MPC Series
Caractéristiques
Cette tôle magnétique de 3 mm d'épaisseur peut recouvrir la plupart
des orifices d'aération et des ventilateurs.
Utilisée pour contrôler le débit d'air ou bloquer la circulation d'air à
certains endroits.
Comprend deux (2) feuilles de 16 po de largeur sur 6 po de hauteur.
L'aimant est juste assez puissant pour adhérer à la surface métallique
mais pas assez fort pour poser des problèmes au support.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - MPC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
DB Lectro Inc
MPC DBLECTRO-MPC Datasheet
178Kb / 2P
Metallized Polyester Film Capacitor (Axial and Oval)
logo
RUBYCON CORPORATION
MPC RUBYCON-MPC Datasheet
284Kb / 2P
POWER FILM CAPACITORS
logo
API Technologies Corp
MPC APITECH-MPC Datasheet
142Kb / 2P
61-MPC Series
logo
Neutrik AG
MPC NEUTRIK-MPC Datasheet
6Mb / 24P
Circular Connectors
2019/07-V20
logo
TE Connectivity Ltd
MPC TEC-MPC Datasheet
1Mb / 16P
Passive Components
August 2007
More results

Similar Description - MPC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1584H HAMMOND-1584H Datasheet
77Kb / 2P
Barres d alimentation de qualit챕 m챕dicale de 15 A
1485H HAMMOND-1485H Datasheet
64Kb / 1P
Plaque de recouvrement
1485S9 HAMMOND-1485S9 Datasheet
52Kb / 1P
Plaque detancheite dangle
1485SM HAMMOND-1485SM Datasheet
47Kb / 1P
Plaque detancheite plate
1487H HAMMOND-1487H Datasheet
63Kb / 1P
Plaque de recouvrement
1487HSS HAMMOND-1487HSS Datasheet
45Kb / 1P
Plaque de recouvrement
GRDKIT HAMMOND-GRDKIT Datasheet
71Kb / 1P
Ensembles de fils de mise a la terre
S2CBC HAMMOND-S2CBC Datasheet
68Kb / 1P
Plaque de recouvrement pour base
S2CDC HAMMOND-S2CDC Datasheet
87Kb / 2P
Plaque de recouvrement pour pupitre
SDA HAMMOND-SDA Datasheet
68Kb / 1P
Ensemble de bouchon de mise a lair libre
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com