Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

S2CT Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # S2CT
Description  Tourelles en acier doux et en acier inoxydable de types 4 et 4X
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

S2CT Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  S2CT Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. S2CT Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. S2CT Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Tourelles en acier doux et en acier inoxydable de types 4 et 4X
Série 2000
Système modulaire de consoles
Application
Idéal pour loger des écrans vidéo.
Une conception souple permet le montage sur panneau ou sur bâti
pour diverses applications.
Généralement utilisé avec d'autres composants modulaires de console
(p. ex., base, socle ou pupitre).
Modèle standard (sur base, socle ou pupitre) ou profond (sur pupitre
profond seulement).
Ses lignes douces et ses angles nets lui confèrent un aspect
contemporain attrayant.
Normes
UL 508, types 3R, 4 et 12
CSA, types 3R, 4, 12 et 13
EIA RS-310-D
Conformes aux normes :
NEMA, types 3R, 4 et 12
CEI 60529, IP66
Construction
UL 508, types 3R, 4, 4X et 12
CSA, types 3R, 4, 4X et 12
EIA RS-310-D
Conformes aux normes :
NEMA, types 3R, 4, 4X et 12
CEI 60529, IP66
Finition
Corps et portes en tôle d'acier de calibre 14.
Aussi offert avec corps et portes en tôle d'acier inoxydable 304 de
calibre 14.
Joints soudés en continu, lisses, sans alvéoles défonçables ni trous.
Des raidisseurs de porte sont installés aux endroits appropriés pour
plus de résistance et de rigidité.
Offert en quatre largeurs : 24, 36, 48 et 60 po.
Côtés et toit pleins, porte pleine à l'avant (s'ouvrant vers le bas) et à
l'arrière (s'ouvrant vers le haut) et fond ouvert.
La porte avant possède un mécanisme à tige coulissante qui offre un
angle d'ouverture de 102 º en position abaissée.
La porte arrière comporte un arrêt de porte manuel à trois positions qui
offre un support pratique lorsque la porte est en position ouverte.
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - S2CT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotech Company.
S2C DIOTECH-S2C Datasheet
1Mb / 2P
SURFACE MOUNT GENERAL RECTIFIER
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
S2C TAYCHIPST-S2C Datasheet
1Mb / 2P
SURFACE MOUNT GENERAL PURPOSE RECTIFIERS
logo
Everlight Electronics C...
S2C-AM2N2VY EVERLIGHT-S2C-AM2N2VY Datasheet
160Kb / 10P
Chip LED (0.4mm Height)
S2C-FM2P1VY EVERLIGHT-S2C-FM2P1VY Datasheet
170Kb / 10P
Chip LED (0.4mm Height)
logo
ABB
S2C-H11L ABB-S2C-H11L Datasheet
205Kb / 3P
S2C-H11L - Auxiliary Contact
More results

Similar Description - S2CT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1414N4SS HAMMOND-1414N4SS Datasheet
178Kb / 3P
Bo챤te de jonction en acier inoxydable de type 4X
1418N4FSQTSS HAMMOND-1418N4FSQTSS Datasheet
112Kb / 2P
Armoire autoportante en acier inoxydable de type 4X
EN4SDSS HAMMOND-EN4SDSS Datasheet
183Kb / 4P
Armoire murale en acier inoxydable de type 4X
HJH HAMMOND-HJH Datasheet
194Kb / 3P
Bo챤te de jonction en acier doux de types 4 et 12
HN4FSSS HAMMOND-HN4FSSS Datasheet
130Kb / 3P
Armoire autoportante en acier inoxydable de type 4X
HWN4SSHK HAMMOND-HWN4SSHK Datasheet
173Kb / 3P
Armoire murale en acier inoxydable de type 4X
S2CB HAMMOND-S2CB Datasheet
182Kb / 4P
Bases en acier doux et en acier inoxydable de types 4 et 4X
S2CC HAMMOND-S2CC Datasheet
127Kb / 3P
Miniconsole en acier doux et en acier inoxydable de types 4 et 4X
S2CD HAMMOND-S2CD Datasheet
172Kb / 4P
Pupitres en acier doux et en acier inoxydable de types 4 et 4X
S2CDT HAMMOND-S2CDT Datasheet
94Kb / 3P
Terminal en acier doux et en acier inoxydable de types 4 et 4X
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com