Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

S2CT Datasheet(PDF) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # S2CT
Description  Tourelles en acier doux et en acier inoxydable de types 4 et 4X
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

S2CT Datasheet(HTML) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  S2CT Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. S2CT Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. S2CT Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Cooling Products
Blowers and Fans
Filtered Fans
Rack Mount Fan Tray
Heaters
Pedestal
Modular Plinth
Footrest
Turret/Terminal Window Door
Swing Frame
"C" Channel Mounting Kit
Rail Support Kit
Combination Rails
CRT Mounting Kit
Gas Filled Door Support
Steel Rack Panels
24" to 19" Rack Rail Reducer
Two or Four Post Mounting Storage
Drawer
Adjustable Side Support Angles
Four Post Mounting Equipment Slides
Four Post Mounting Fixed Chassis
Shelf
Equipment Support Rack Panel
Two Post Mounting Storage Shelf
Rebord profilé prévenant l'infiltration de liquides et de contaminants.
La porte est munie de verrous quart de tour à fente étanches à l'huile,
et des verrous inviolables sont offerts en option.
Les modèles en acier inoxydable utilisent de la quincaillerie en acier
inoxydable.
Les garnitures résistantes à l'huile sont fixées à demeure et retenues
mécaniquement.
Plusieurs emplacements intérieurs de goujons permettent le montage
de divers accessoires.
Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise
à la terre est installée dans l'enceinte.
Accessoires
Revêtement en poudre texturé gris clair RAL 7035, et acier inoxydable
naturel avec fini brossé lisse.
Porte vitrée avant de 24 po disponible dans les mêmes finis.
Accessoires



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com