Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

FMP008S104 Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # FMP008S104
Description  Code for Special Contacts
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

FMP008S104 Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  FMP008S104 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers FMP008S104 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers FMP008S104 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers FMP008S104 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers FMP008S104 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers FMP008S104 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers FMP008S104 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers FMP008S104 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers FMP008S104 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 39 page
background image
27
DIMENSIONS IN MILLIMETERS - VALUES FOR INCHES IN BRACKETS - TECHNICAL DATA SUBJECT TO CHANGE
ML 12/2008
RoHS Comment / Bemerkung
Outer Conductor / Außenleiter
Inner Conductor / Innenleiter
Inner Conductor / Innenleiter
Outer Conductor / Außenleiter
0,2 µm (8 microinches)
0,2 µm (8 microinches)
0,2 µm (8 microinches)
5 µm (200 microinches)
Au over Ni / Au über Ni
Au over Ni / Au über Ni
Au over Ni / Au über Ni
Sn over Ni / Sn über Ni
0,8 µm (30 microinches)
1,3 µm (50 microinches)
1,3 µm (50 microinches)
0,2 µm (8 microinches)
Au over Ni / Au über Ni
Au over Ni / Au über Ni
Au over Ni / Au über Ni
Au over Ni / Au über Ni
0,8 µm (30 microinches)
1,3 µm (50 microinches)
1,3 µm (50 microinches)
5 µm (200 microinches)
Au over Ni / Au über Ni
Au over Ni / Au über Ni
Au over Ni / Au über Ni
Sn over Ni / Sn über Ni
0,8 µm (30 microinches)
1,3 µm (50 microinches)
1,3 µm (50 microinches)
0,2 µm (8 microinches)
Au over Cu / Au über Cu
Au over Cu / Au über Cu
Au over Cu / Au über Cu
Au over Cu / Au über Cu
5 µm (200 microinches)
5 µm (200 microinches)
5 µm (200 microinches)
5 µm (200 microinches)
Au over Cu / Au über Cu
Au over Cu / Au über Cu
Au over Cu / Au über Cu
Sn over Ag over Cu / Sn über Ag über Cu
0,8 µm (30 microinches)
1,3 µm (50 microinches)
1,3 µm (50 microinches)
0,2 µm (8 microinches)
CuBe design
Au over Ni / Au über Ni
Au over Ni / Au über Ni
Au over Ni / Au über Ni
Au over Ni / Au über Ni
CuBe-Ausführung
0,1 µm (4 microinches)
0,1 µm (4 microinches)
0,1 µm (4 microinches)
5 µm (200 microinches)
Au over NiP / Au über NiP
Au over NiP / Au über NiP
Au over NiP / Au über NiP
Sn over Ni / Sn über Ni
0,1 µm (4 microinches)
0,1 µm (4 microinches)
0,1 µm (4 microinches)
0,2 µm (8 microinches)
Au over NiP / Au über NiP
Au over NiP / Au über NiP
Au over NiP / Au über NiP
Au over Ni / Au über Ni
Further platings on request / Weitere Oberflächen auf Anfrage
•
•
•
•
Low cost
Mating Area / Steckbereich
Termination Area / Anschlussbereich
Non-magnetic
•
101
•
154
128
Standard
Non-magnetic
102
108
111
201
•
AuroPur / Tin
202
•
AuroPur
RoHS
Comment / Bemerkung
Material
Plating
Material
Plating
Material
Oberfläche
Material
Oberfläche
Cu-alloy
0.8 µm (30 microinches)
Cu-alloy
0,2 µm (8 microinches)
Kupferlegierung
Au over Ni / Au über Ni
Kupferlegierung
Au over Ni / Au über Ni
Cu-alloy
0.8 µm (30 microinches)
Cu-alloy
5 µm (200 microinches)
Kupferlegierung
Au over Ni / Au über Ni
Kupferlegierung
Sn over Ni / Sn über Ni
Cu-alloy
0.2 µm (8 microinches)
Cu-alloy
5 µm (200 microinches)
Kupferlegierung
Au over Ni / Au über Ni
Kupferlegierung
Sn over Ni / Sn über Ni
Cu-alloy
0.2 µm (8 microinches)
Cu-alloy
0.2µm (8 microinches)
Low cost crimp connection
Kupferlegierung
Au over Ni / Au über Ni
Kupferlegierung
Au over Ni / Au über Ni
Low cost Crimpanschluss
Cu-alloy
1.3 µm (50 microinches)
Cu-alloy
5 µm (200 microinches)
Kupferlegierung
Au over Ni / Au über Ni
Kupferlegierung
Sn over Ni / Sn über Ni
Cu-alloy
5 µm (200 microinches)
Cu-alloy
5 µm (200 microinches)
Kupferlegierung
Au over Cu / Au über Cu
Kupferlegierung
Sn over Ag over Cu / Sn über Ag über Cu
Cu-alloy
0.2 µm (8 microinches)
Cu-alloy
1 - 1,5 µm (40 - 60 microinches)
Low cost press-fit
Kupferlegierung
Au over Ni / Au über 2 µm Ni
Kupferlegierung
Sn over Ni / Sn über Ni
Low cost Einpresstechnik
Cu-alloy
0.8 µm (30 microinches)
Cu-alloy
1 - 1,5 µm (40 - 60 microinches)
Standard press-fit
Kupferlegierung
Au over Ni / Au über Ni
Kupferlegierung
Sn over Ni / Sn über Ni
Standard Einpresstechnik
Cu-alloy
0.8 µm (30 microinches)
Cu-alloy
0,2 µm (8 microinches)
Kupferlegierung
Au over Cu / Au über Cu
Kupferlegierung
Au over Cu / Au über Cu
Cu-alloy
0.1 µm (4 microinches)
Cu-alloy
5 µm (200 microinches)
Kupferlegierung
Au over NiP / Au über NiP
Kupferlegierung
Sn over Ni / Sn über Ni
Cu-alloy
0.1 µm (4 microinches)
Cu-alloy
0,2 µm (8 microinches)
Kupferlegierung
Au over NiP / Au über NiP
Kupferlegierung
Au over Ni / Au über Ni
Further platings on request / Weitere Oberflächen auf Anfrage
•
•
•
•
•
•
•
•
•
140
Termination Area / Anschlussbereich
104
105
Mating Area / Steckbereich
133
103
Standard
187
Intermodulation sensitive
Non-magnetic
Standard
Low cost
106
113
141
•
•
AuroPur
203
204
AuroPur / Tin
Wire Cross-section / Leiterquerschnitt
AWG
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
Wire Construction, n x conductor diameter
133 x 0,29
37 x 0,4
19 x 0,46
19 x 0,36
19 x 0,29
19 x0,25
19 x 0,20
19 x 0,16
19 x 0,13
19 x 0,10
19 x0,08
Leiteraufbau, n x Drahtdurchmesser
Metrical cross-section (mm²)
0,24
0,16
0,09
metrischer Querschnitt (mm²)
8,60
4,75
3,09
1,95
1,23
0,96
0,62
0,38
Wire outer diameter
3,73
2,92
2,37
1,85
1,47
1,25
0,94
0,79
0,61
0,51
0,41
Außendurchmesser Leiter
Wire Cross-section
Leiterquerschnitt
Plating Specifications (High Power Contacts)
Oberflächenspezifikationen (Hochstromkontakte)
Plating Specifications for the Series FMX, FMS, FME and FBM
Oberflächenspezifikationen für die Baureihen FMX, FMS, FME und FBM



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com