Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LS100 Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # LS100
Description  serial device manager
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

LS100 Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  LS100 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers LS100 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Serial Device Server,
HelloDevice Lite Series,
LS100/LS110
- 기존의 RS232 시리얼 장비를 10Mbps Ethernet 네트워크에 연결
- 시리얼 데이터 전송 속도 115Kbps 지원
- 탁월한 경제성을 갖춘 보급형 모델
- Telnet 이나 콘솔 포트를 통한 시스템 설정 지원
- HelloDevice Manager, Windows용 관리 프로그램 지원
- DIN 레일 거취형 키트 지원
- LS110 : 서지보호기 장착
- LS110 : RFC 2217, Telnet COM Port Control Protocol 지원
특징
패널 레이아웃
10 Base-T Ethernet Port
LED Indicators
Locking-type 7.5~15 VDC
Power Input
RS-232 Serial Port
LS100/110
www.sena.co.kr
HelloDevice Lite 시리즈, LS100/LS110 은 기존의 시리얼 장치
들을 10Base-T Ethernet 네트워크에 연결함으로써, RS232 시리얼 장비를 네트워크
를 통해 원격에서 관리할 수 있게 합니다. Windows/Linux용 COM-Port 리다이렉터
가 무상으로 공급됨으로써, 사용자는 기존의 시리얼 통신 프로그램의 수정 없이 시리
얼 장치에 손쉽게 접속할 수 있습니다.
Telnet, 콘솔포트 또는 Windows용 관리 프로그램인 HelloDevice Manager를 이용하
여 LS100/110를 설정하고 제어할 수 있습니다.
LS100/110 응용 분야
- 공장 자동화
- 네트워크 관리
- POS 장치 관리
- 원격 검침
- 원격 디스플레이
- 건물 자동화
- 보안 및 출입통제 시스템
- 일반적인 데이터 수집 응용
- 의료 시스템 관리


Similar Part No. - LS100

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
RSG Electronic Componen...
LS100 RSG-LS100 Datasheet
1Mb / 6P
Single output General Purpose Power Supplies
logo
DB Lectro Inc
LS100 DBLECTRO-LS100 Datasheet
298Kb / 2P
Supports RS232 based serial devices via its DB9 serial port
logo
RSG Electronic Componen...
LS100-12 RSG-LS100-12 Datasheet
1Mb / 6P
Single output General Purpose Power Supplies
logo
TDK Electronics
LS100-12 TDK-LS100-12 Datasheet
533Kb / 2P
Single Output General Purpose Power Supplies
logo
RSG Electronic Componen...
LS100-15 RSG-LS100-15 Datasheet
1Mb / 6P
Single output General Purpose Power Supplies
More results

Similar Description - LS100

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NXP Semiconductors
PDIUSBD11 PHILIPS-PDIUSBD11 Datasheet
119Kb / 20P
USB device with serial interface
1999 Jul 22
logo
Texas Instruments
TUSB3210 TI-TUSB3210 Datasheet
173Kb / 44P
UNIVERSAL SERIAL BUS GENERAL-PURPOSE DEVICE CONTROLLER
logo
ATMEL Corporation
AT78C5010 ATMEL-AT78C5010 Datasheet
89Kb / 3P
SERIAL ATA HOST/DEVICE BRIDGE
logo
List of Unclassifed Man...
WD61C40A ETC1-WD61C40A Datasheet
804Kb / 12P
Peripheral Cache Manager Device
logo
Integrated Device Techn...
80KSBR200 IDT-80KSBR200 Datasheet
2Mb / 172P
sRIO SERIAL BUFFER FLOW-CONTROL DEVICE
logo
List of Unclassifed Man...
IW2128-485 ETC2-IW2128-485 Datasheet
203Kb / 2P
Serial-to-WiFi Device Server
logo
STMicroelectronics
AN2846 STMICROELECTRONICS-AN2846 Datasheet
1Mb / 35P
The serial current limited termination device
22-Feb-2010
logo
Intel Corporation
EPCQ-A INTEL-EPCQ-A Datasheet
414Kb / 38P
EPCQ-A Serial Configuration Device
logo
Moxa Inc.
W1 MOXA-W1 Datasheet
892Kb / 4P
Wireless LAN embedded serial device servers
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX1259 MAXIM-MAX1259_V01 Datasheet
1,004Kb / 8P
Battery Manager
2014
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com