Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

G310 Datasheet(PDF) 1 Page - KODENSHI_AUK CORP.

Part # G310
Description  Anti-visible rays due to visible ray cut resin for detector type
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Direct Link  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.

G310 Datasheet(HTML) 1 Page - KODENSHI_AUK CORP.

  G310 Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. G310 Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP. G310 Datasheet HTML 3Page - KODENSHI_AUK CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
電気的光学的特性
特長
●
用途
ATM、自動改札機、カードリーダー/ライター、光電スイッチ
ATM, Auto stampers, Card readers/writers, Optical switches
Item
Symbol
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit.
1.2
(Ta=25℃)
最大定格 MAXIMUM RATINGS
Item
Symbol
Rating
Unit
動作温度
保存温度
Topr.
Tstg.
-25~+75
-30~+85
℃
℃
(Ta=25℃)
Operating temp.
Storage temp.
PHOTOINTERRUPTERS
受光タイプは可視光カット樹脂により外乱光に強い
コネクタ接続タイプ (JAE IL-Y タイプ)
防塵構造
─
─
─
─
Sep.2012
発光ダイオード、フォトトランジスタをコネクタ付きにてそれぞれをプラスチックパッケージに組み込みました。発光、受光を一対にて使用
することで100mm程度までの透過型フォトセンサとなります。実装が容易であり、防塵効果も高いため、用紙等の検知用として最適です。
A emitting diode and a phototransistor with connector have been put ineach package. The use of the emitter and detector as a pair enables it
to work as a penetrative type photo- sensor of approximately 100mm (Can be practically used as a reflective type sensor). Can be used as
a paper sensor due to easy equipping and its high anti- dust factor.
フォトインタラプタ
FEATURES
APPLICATIONS
ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS
本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、
内容の確認をお願い致します。
T
he contents of this data sheet are subject to change without advance notice for the purpose of improvement. When using this product,
would you please refer to the latest specifications.
─
─
1
8
1.4
10
─
100
100
mW
5
V
●
0.2
6
─
0.4
──
●
60
mA
940
─
Anti-visible rays due to visible ray cut resin for detector type
Connector type (JAE IL-Y type)
Dust proof
許容損失
順電流
逆電圧
*1. 氷結、結露の無き事
No icebound or dew
Power dissipation
Forward current
Reverse voltage
*1
*1
発光
Emitter
受光
Detector
PD
IF
VR
100
30
40
V
mW
mA
順電圧
逆電流
Forward voltage
Reverse current
発光
Emitter
受光
Detector
結合特性
Combination
VF
IR
V
μA
コレクタ損失
コレクタ電流
コレクタ-エミッタ間電圧
エミッタ-コレクタ間電圧
Collector power dissipation
Collector current
Collector-Emitter voltage
Emitter-Collector voltage
Pc
Ic
VCEO
VECO
5
V
ピーク発光波長
暗電流
コレクタ-エミッタ間飽和電圧
応答時間(立ち上がり)
応答時間(立ち下がり)
Peak wavelength
Collector dark current
C-E saturation voltage
Rise time
Fall time
λp
tr
tf
ICEO
VCE(sat)
IF=20mA
VR=5V
IF=60mA
VCE=10V,0 lx
IC=0.5mA, 2000 lx
VCC=5V, L=100mm
IF=20mA, RL=330Ω
nm
nA
V
μs
μs
G310 : 赤外発光ダイオード / Infrared emitting diode
ST310 : フォトトランジスタ / Phototransistor
─
880
─
ピーク発光波長
Peak wavelength
λp
─
nm
IF=60mA
Δθ
指向半値角 Half angle
─
±5
─
deg
─
Δθ
指向半値角 Half angle
─
±5
─
deg
変換効率 Current transfer ratio
CTR
IF=10mA, L=10mm, VCE=5V
IF=20mA, L=100mm, VCE=5V
37
18
110
47
280
%
%
G310
・ST310


Similar Part No. - G310

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
KODENSHI_AUK CORP.
G310-DI310L KODENSHI-G310-DI310L Datasheet
152Kb / 3P
connector type
G310-ST310 KODENSHI-G310-ST310 Datasheet
151Kb / 3P
connector type
logo
Greenliant systems
G3100 GREENLIANT-G3100 Datasheet
1Mb / 2P
SATA 2.5 Enterprise SSD
logo
Multicomp Pro
G3101 MULTICOMP-G3101 Datasheet
198Kb / 1P
Multipurpose Enclosure
08/09/20 V1.0
logo
Global Mixed-mode Techn...
G3102 GMT-G3102 Datasheet
864Kb / 1P
0.9 Dual SPST Analog Switch
More results

Similar Description - G310

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sharp Corporation
GP2A16 SHARP-GP2A16 Datasheet
57Kb / 4P
Visible Light Cut-off Type Photointerrupters with Connector
logo
Seme LAB
412101 SEME-LAB-412101 Datasheet
1Mb / 11P
Visible Light Detector
logo
KODENSHI_AUK CORP.
PIE310 KODENSHI-PIE310 Datasheet
128Kb / 2P
Anti-visible rays due to visible ray cut resin for detector type
SD-112 KODENSHI-SD-112 Datasheet
156Kb / 3P
Visible ray cut of Flat package
SG-107LF KODENSHI-SG-107LF Datasheet
153Kb / 3P
Visible light cut type
SG113 KODENSHI-SG113 Datasheet
148Kb / 3P
Visible light cut type
ST333R4 KODENSHI-ST333R4 Datasheet
146Kb / 3P
Visible ray cutting resin molding
ST333R4F1 KODENSHI-ST333R4F1 Datasheet
147Kb / 3P
Visible ray cutting resin molding
logo
STANLEY ELECTRIC CO.,LT...
PP1199FB-TR STANLEY-PP1199FB-TR Datasheet
686Kb / 20P
Visible ray cut resin Photo diode (Photo detector)
logo
KODENSHI_AUK CORP.
ST341R2 KODENSHI-ST341R2 Datasheet
146Kb / 2P
Visible light cut
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com