Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SSL2101_JA Datasheet(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

Part # SSL2101_JA
Description  沃욕뀎?ⓨ?恙?LED ?㎪삇??SMPS IC
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Direct Link  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

SSL2101_JA Datasheet(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button SSL2101_JA Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors SSL2101_JA Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors SSL2101_JA Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors SSL2101_JA Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors SSL2101_JA Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors SSL2101_JA Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors SSL2101_JA Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors SSL2101_JA Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors SSL2101_JA Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 23 page
background image
SSL2101_JA
© NXP B.V.2010. All rights reserved.
製品データシート
Rev. 04 — 2009 年 8 月 28 日
9 / 23
NXP セミコンダクターズ
SSL2101
調光器対応
LED 照明用 SMPS IC
8.6 消磁
AUX ピンが接続されている場合、システムは不連続導通モードで動作します。二次側ス
トロークが終了しないかぎり、発振器は次の一次側ストロークを開始しません。最初の
tsup(xfmr_ring) 秒間、消磁の認識は抑制されます。この抑制は、トランスのリーケージ イ
ンダクタンスが大きい場合や出力電圧が低い場合に必要となることがあります。
8.7 過電流保護
サイクルバイサイクルのピーク ドレイン電流制限回路は、外部ソース抵抗
RSENSE を使
用して電流を測定します。回路は、ブランク時間
tleb が経過した後にアクティブ化され
ます。保護回路は、
RSENSE1 抵抗でのソース電圧を Vth(ocp)SOURCE に制限し、これによ
り、一次側ピーク電流を制限します。
8.8 短絡巻線保護
短絡巻線保護回路もまた、ブランク時間が経過した後にアクティブ化されます。ソース
電圧が短絡巻線保護のしきい値電圧
Vth(swp)SOURCE を超えた場合、IC はスイッチング
動作を停止します。短絡巻線保護の解除はパワーオンリセットで行います。二次側ダイ
オード短絡回路の場合も、短絡巻線保護によって保護されます。
8.9 温度保護
このデバイスには、正確な温度保護機能が搭載されています。ジャンクション温度が
サーマル シャットダウン温度を超えると、
IC はスイッチングを停止します。サーマル保
護の間、
IC の消費電流はスタートアップ電流まで低減します。過熱状態が解消されると
すぐに、
IC は通常の動作を続行します。
図
7.
スイッチオン時にリンギングするドレインの標準的なフェーズ
(N
× Vo = 80 V)
0
200
400
800
f (kHz)
phase
(
°)
40
20
−20
−40
0
014aaa573
600
1.
RSENSE は、SOURCE ピンと GND 間の抵抗です。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com