Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SSL2101_JA Datasheet(PDF) 13 Page - NXP Semiconductors

Part # SSL2101_JA
Description  沃욕뀎?ⓨ?恙?LED ?㎪삇??SMPS IC
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Direct Link  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

SSL2101_JA Datasheet(HTML) 13 Page - NXP Semiconductors

Back Button SSL2101_JA Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors SSL2101_JA Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors SSL2101_JA Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors SSL2101_JA Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors SSL2101_JA Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors SSL2101_JA Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors SSL2101_JA Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors SSL2101_JA Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors SSL2101_JA Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 23 page
background image
SSL2101_JA
© NXP B.V.2010. All rights reserved.
製品データシート
Rev. 04 — 2009 年 8 月 28 日
13 / 23
NXP セミコンダクターズ
SSL2101
調光器対応
LED 照明用 SMPS IC
VDRAIN
ピン
DRAIN の電圧
40
-
600
V
パルス幅変調器
δmin
最小デュ-ティ ファ
クタ
-
0
-
%
δmax
最大デューティ サイ
クル
f = 100 kHz
-
75
-
%
SOPS
Vdet(demag)
消磁検出電圧
50
100
150
mV
tsup(xfmr_ring)
トランスのリンギン
グの抑制時間
二次側ストローク
の開始時
1.0
1.5
2.0
µs
RC 発振器
VRC(min)
ピン
RC の最小電圧
60
75
90
mV
VRC(max)
ピン
RC の最大電圧
2.4
2.5
2.6
V
tch(RC)
ピン
RC の充電時間
-
1
-
µs
VBRIGHTNESS ピン BRIGHTNESS
の電圧
2.5 V RC2 トリッ
プ レベル
-
0.5
-
V
180 mV RC2 ト
リップ レベル
-
1.25
-
V
75 mV RC2 ト
リップ レベル
-
2.3
-
V
fosc
発振器周波数
10
100
200
kHz
IBRIGHTNESS
ピン
BRIGHTNESS
の電流
VBRIGHTNESS = 0 V
−20
−24
−28
µA
ブリーダ
Vth(SBLEED)
ピン
SBLEED のし
きい値電圧
46
52
56
V
Vth(low)ISENSE ピン ISENSE の低し
きい値電圧
-
−250
-
mV
Vth(high)ISENSE ピン ISENSE の高し
きい値電圧
-
−100
-
mV
RDSon(SBLEED) ピン SBLEED のド
レインソース間オン
抵抗値
ISBLEED = 25 mA
Tj = 25 °C
140
170
200
Ω
Tj = 125 °C
220
270
320
Ω
RDSon(WBLEED) ピン WBLEED のド
レインソース間オン
抵抗値
IWBLEED = 10 mA
Tj = 25 °C
250
310
350
Ω
Tj = 125 °C
400
500
600
Ω
デューティ ファクタ レギュレータ
: ピン PWMLIMIT
IPWMLIMIT
ピン
PWMLIMIT の
電流
−25
-
−18
µA
表 6:
特性 続き
Tamb = 25 °C。過熱なし。すべての電圧は、接地を基準として測定されます。特に規定されていな
い限り、
IC に流れ込む電流は正であり、PWMLIMIT ピンと BRIGHTNESS ピンは切断されていま
す。標準周波数
100 kHz。
シンボル
パラメータ
条件
最小値
標準値
最大値 単位



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com