Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CDT3334G Datasheet(PDF) 1 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

Part # CDT3334G
Description  6 ?딯ED 雍멨눣?㎩댍IC
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BOWIN [BOWIN ELECTRONIC CO.]
Direct Link  http://www.bowin-ic.com.hk
Logo BOWIN - BOWIN ELECTRONIC CO.

CDT3334G Datasheet(HTML) 1 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

  CDT3334G Datasheet HTML 1Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3334G Datasheet HTML 2Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3334G Datasheet HTML 3Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3334G Datasheet HTML 4Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3334G Datasheet HTML 5Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3334G Datasheet HTML 6Page - BOWIN ELECTRONIC CO.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
CDT3334G --- 1
CDT3334G
P. 1
6 個 LED 輸出控制 IC
CDT3334G 是專門設計應用於低壓 6 個 LED
輸出推動 IC。
有四種型號:
(1) CDT3334G-01:
:
:
:LED DUTY=1/2
─ 接電阻 Rosc 調速度
不可單獨使用 F1, F2, F3
(2) CDT3334G-02:
:
:
:LED DUTY=1/8
─ 接電阻 Rosc 調速度
不可單獨使用 F1, F2, F3
CMOS 製造技術
工作電壓範圍:1.35~5.00VDC
ON/OFF 按鍵開關
閃爍方式:亂閃 或 順閃
(內定 ─ 亂閃,接 VDD ─ 順閃)
LED 輸出電流 > 25mA (VDD=3V)
靜態電流 < 5μA (VDD=3V)
LED 閃爍有 1/2, 1/8 週期有效性
CDS 控制端, CDS 使用時可控制 ON/OFF
Power On ─ ON Mode
6 種頻率可以選擇
可以外接電阻調速度
可以使用內定速度
(3) CDT3334G-03:
:
:
:LED DUTY=1/2
(4) CDT3334G-04:
:
:
:LED DUTY=1/2
F1 + VDD ─ 固定式(1 秒閃 1 圈)
F1 + VDD ─ 固定式(1 秒閃 2 圈)
F2 + VDD ─ 固定式(1 秒閃 2 圈)
F2 + VDD ─ 固定式(1 秒閃 4 圈)
F3 + VDD ─ 固定式(1 秒閃 3 圈)
F3 + VDD ─ 固定式(1 秒閃 6 圈)
※
※
※
※ CDT3334G----如要調速度而不用內定頻率時
如要調速度而不用內定頻率時
如要調速度而不用內定頻率時
如要調速度而不用內定頻率時---請選擇
請選擇
請選擇
請選擇 CDT3334G-01 或
或
或
或 CDT3334G-02
※
※
※
※ CDT3334G----如只用內定頻率時
如只用內定頻率時
如只用內定頻率時
如只用內定頻率時---請選擇
請選擇
請選擇
請選擇 CDT3334G-03 或
或
或
或 CDT3334G-04
其朋半導體股份有限公司
Chip Design Technology
Inc.
89 年 7 月 31
3VDC
16
8
L1
17
2
CDS
OSCO
9
10
VSS
ON/OFF
RD/SQ
CDT3334G
1
OSCI
15
L2
14
L3
13
L4
12
L5
11
L6
3
F3
4
F2
5
F1
6
VDD
7
TEST
Rosc
Rcds
CdS


Similar Part No. - CDT3334G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3331 BOWIN-CDT3331 Datasheet
88Kb / 3P
雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3331-01 BOWIN-CDT3331-01 Datasheet
76Kb / 1P
雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3331-02 BOWIN-CDT3331-02 Datasheet
84Kb / 2P
雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3331-03 BOWIN-CDT3331-03 Datasheet
75Kb / 1P
雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT3331-04 BOWIN-CDT3331-04 Datasheet
76Kb / 1P
雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
More results

Similar Description - CDT3334G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3096 BOWIN-CDT3096 Datasheet
113Kb / 4P
6/12 ?딯ED 雍멨눣?㎩댍?쭵C
CDT3119 BOWIN-CDT3119 Datasheet
112Kb / 5P
4 ?? 2 ?딯ED ?⑴탡雍멨눣?㎩댍IC
CDT3196 BOWIN-CDT3196 Datasheet
71Kb / 1P
2 ?딯ED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3224 BOWIN-CDT3224 Datasheet
154Kb / 10P
5 ?딯ED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3229G BOWIN-CDT3229G Datasheet
122Kb / 4P
5 ?딯ED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-15 BOWIN-CDT3332-15 Datasheet
81Kb / 2P
???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3338 BOWIN-CDT3338 Datasheet
118Kb / 5P
1 ?딯ED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3399 BOWIN-CDT3399 Datasheet
131Kb / 3P
4 ?딯ED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
CDT7101D BOWIN-CDT7101D Datasheet
87Kb / 3P
2 ?딯ED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT7101T BOWIN-CDT7101T Datasheet
95Kb / 3P
2 ?딯ED 雍멨눣?㎩댍IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com