Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

PCFP25 Datasheet(PDF) 5 Page - ASM GmbH

Part # PCFP25
Description  Ultra flat Profile Housing with analog Output
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

PCFP25 Datasheet(HTML) 5 Page - ASM GmbH

  PCFP25 Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH PCFP25 Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH PCFP25 Datasheet HTML 3Page - ASM GmbH PCFP25 Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH PCFP25 Datasheet HTML 5Page - ASM GmbH PCFP25 Datasheet HTML 6Page - ASM GmbH PCFP25 Datasheet HTML 7Page - ASM GmbH PCFP25 Datasheet HTML 8Page - ASM GmbH PCFP25 Datasheet HTML 9Page - ASM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 13 page
background image
Status
Änderungen
Datum
Name
Datum
Name
Gezeichnet
Kontrolliert
Norm
AS M
AUTOMATION
SENSORIK
MESSTECHNIK
ASM GmbH
Am Bleichbach 18-22
D-85452 Moosinning
Tel.: 08123/986-0
Allgemeintoleranzen
Maßstab
BMC:
Benennung
Werkstoff, Halbzeug
CT:
Zeichnungsnummer / Datei
Blatt
Nicht bemaßte
Werkstückkanten
DIN 6784
-0,1
-0,2
+0,1
+0,2
121423_PCFP25-(100-5750)-KAB_015_LMZ.idw
14.08.2008
Mschi
1
A3
ISO
1:1,5
Maßzeichnung
2768-mH
PCFP25-(100-5750)-KAB
Zeichnung ist Eigentum der Firma ASM, Vervielfältigung nur mit Genehmigung
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten © Copyright by ASM GmbH
PCMAG5
PCMAG5
alternative Magnetanordnungen
/ alternative magnet positions
dimensions in mm [inch]
88 [3.465]
100 [3.937]
Messlänge (z.B.
)
74 [2.913]
4
1 .157 .039
[
]
±12 [.472]
Markierung
/ marking
262 [10.315]
Gesamtlänge A = Messlänge + 162 [6.378] (z.B.
)
4
1 .157 .039
[
]
10,2 [.402]
26 [1.024]
39 [1.535]
Anfangsposition
Endposition
Status
Änderungen
Datum
Name
Datum
Name
Gezeichnet
Kontrolliert
Norm
AS M
AUTOMATION
SENSORIK
MESSTECHNIK
ASM GmbH
Am Bleichbach 18-22
D-85452 Moosinning
Tel.: 08123/986-0
Allgemeintoleranzen
Maßstab
BMC:
Benennung
Werkstoff, Halbzeug
CT:
Zeichnungsnummer / Datei
Blatt
Nicht bemaßte
Werkstückkanten
DIN 6784
-0,1
-0,2
+0,1
+0,2
121423_PCFP25-(100-5750)-KAB_015_LMZ.idw
14.08.2008
Mschi
1
A3
ISO
1:1,5
Maßzeichnung
2768-mH
PCFP25-(100-5750)-KAB
Zeichnung ist Eigentum der Firma ASM, Vervielfältigung nur mit Genehmigung
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten © Copyright by ASM GmbH
PCMAG5
PCMAG5
alternative Magnetanordnungen
/ alternative magnet positions
dimensions in mm [inch]
88 [3.465]
100 [3.937]
Messlänge (z.B.
)
74 [2.913]
4
1 .157 .039
[
]
±12 [.472]
Markierung
/ marking
262 [10.315]
Gesamtlänge A = Messlänge + 162 [6.378] (z.B.
)
4
1 .157 .039
[
]
10,2 [.402]
26 [1.024]
39 [1.535]
Anfangsposition
Endposition
POSICHRON®
PCFP25
Profile Design
Outlinedrawing
Redundantversion
Horizontal arrangement
Vertical arrangement
Dimensions informative only.
For guaranteed dimensions
consult factory.
Dimensions in mm [inch]
Status
Änderungen
Datum
Name
Datum
Name
Gezeichnet
Kontrolliert
Norm
AS M
AUTOMATION
SENSORIK
MESSTECHNIK
ASM GmbH
Am Bleichbach 18-22
D-85452 Moosinning
Tel.: 08123/986-0
Allgemeintoleranzen
Maßstab
BMC:
Benennung
Werkstoff, Halbzeug
CT:
Zeichnungsnummer / Datei
Blatt
Nicht bemaßte
Werkstückkanten
DIN 6784
-0,1
-0,2
+0,1
+0,2
121423_PCFP25-(100-5750)-KAB_015_LMZ.idw
14.08.2008
Mschi
1
A3
ISO
1:1,5
Maßzeichnung
2768-mH
PCFP25-(100-5750)-KAB
Zeichnung ist Eigentum der Firma ASM, Vervielfältigung nur mit Genehmigung
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten © Copyright by ASM GmbH
PCMAG5
PCMAG5
alternative Magnetanordnungen
/ alternative magnet positions
dimensions in mm [inch]
88 [3.465]
100 [3.937])
74 [2.913]
4
1 .157 .039
[
]
±12 [.472]
Markierung
/ marking
total length A = measurement length + 162 [6.378] (i.e. 262 [10.315])
4
1 .157 .039
[
]
10,2 [.402]
26 [1.024]
39 [1.535]
start position
end position
measurement length (i.e.
marking
alternative magnet positions
DB-PCFP25-E-2013-11
www.asm-sensor.com
5/13
© ASM GmbH
info@asm-sensor.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com