Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

UPC258 Datasheet(PDF) 12 Page - NEC

Part # UPC258
Description  Bipolar Analog Integrated Circuit
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NEC [NEC]
Direct Link  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPC258 Datasheet(HTML) 12 Page - NEC

Back Button UPC258 Datasheet HTML 8Page - NEC UPC258 Datasheet HTML 9Page - NEC UPC258 Datasheet HTML 10Page - NEC UPC258 Datasheet HTML 11Page - NEC UPC258 Datasheet HTML 12Page - NEC UPC258 Datasheet HTML 13Page - NEC UPC258 Datasheet HTML 14Page - NEC UPC258 Datasheet HTML 15Page - NEC UPC258 Datasheet HTML 16Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 16 page
background image
µPC258,4558
12
データ・シート G10518JJ9V0DS00
半田付け推奨条件
この製品の半田付け実装は,次の推奨条件で実施してください。
半田付け推奨条件の詳細は,インフォメーション資料「半導体デバイス実装マニュアル」(C10535J)を参照して
ください。
なお,推奨条件以外の半田付け方式および半田付け条件については,当社販売員にご相談ください。
表面実装タイプの半田付け推奨条件
μPC258G2, 258G2(5), 4558G2, 4558G2(5):8ピン・プラスチックSOP(225 mil)
半田付け方式
赤外線リフロ
VPS
ウエーブ・ソルダリング
端子部分加熱
半 田 付 け 条 件
パッケージ・ピーク温度:230 ℃,時間:30秒以内(210 ℃以上),回数:1回
パッケージ・ピーク温度:215 ℃,時間:40秒以内(200 ℃以上),回数:1回
半田槽温度:260 ℃以下,時間:10秒以内,回数:1回,
予備加熱温度:120 ℃ MAX.(パッケージ表面温度)
端子温度:300 ℃以下,時間:3秒以内(デバイスの一辺当たり)
推奨条件記号
IR30-00-1
VP15-00-1
WS60-00-1
−
注意 半田付け方式の併用はお避けください(ただし,端子部分加熱方式は除く)。
挿入タイプの半田付け推奨条件
μPC258C, 258C(5), 4558C, 4558C(5):8ピン・プラスチックDIP(300 mil)
半田付け方式
ウエーブ・ソルダリング
(端子のみ)
端子部分加熱
半 田 付 け 条 件
半田槽温度:260 ℃以下,時間:10秒以内
端子温度:300 ℃以下,時間:3秒以内(1端子当たり)
注意 ウエーブ・ソルダリングは端子のみとし,噴流半田が直接本体に接触しないようにご注意ください。
参考資料
オペアンプの用語と特性
G10147J
オペアンプ,コンパレータの選択法
G10617J
オペアンプ,コンパレータ Q&A集
G12219J
+5 V動作オペアンプの使い方
G13689J
J-FET入力オペアンプの使い方
G13257J
高精度オペアンプの使い方
G13412J



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com