Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

UPC4062C Datasheet(PDF) 3 Page - NEC

Part # UPC4062C
Description  Bipolar Analog Integrated Circuit
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NEC [NEC]
Direct Link  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPC4062C Datasheet(HTML) 3 Page - NEC

  UPC4062C Datasheet HTML 1Page - NEC UPC4062C Datasheet HTML 2Page - NEC UPC4062C Datasheet HTML 3Page - NEC UPC4062C Datasheet HTML 4Page - NEC UPC4062C Datasheet HTML 5Page - NEC UPC4062C Datasheet HTML 6Page - NEC UPC4062C Datasheet HTML 7Page - NEC UPC4062C Datasheet HTML 8Page - NEC UPC4062C Datasheet HTML 9Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
µPC832,4062
データ・シート G13980JJ3V0DS00
3
電気的特性(TA =25 ℃,V± =±15 V)
項  目
入力オフセット電圧
入力オフセット電流
入力バイアス電流
大振幅電圧利得
回路電流
同相信号除去比
電源変動除去比
最大出力電圧
同相入力電圧範囲
スルーレート
ゼロクロス周波数
入力換算電圧性ノイズ
チャネル・セパレーション
入力オフセット電圧
VIO温度変化
入力オフセット電流
入力バイアス電流
略 号
VIO
IIO
注7
IB
注7
AV
ICC
CMR
SVR
Vom
VICM
SR
funity
en
VIO
ΔVIO/ΔT
IIO
注7
IB
注7
条   件
RS≦50 Ω
RL≧10 kΩ,VO =±10 V
IO = 0 A,両チャネル
RL≧10 kΩ
AV =1
RS = 100 Ω,f = 1 kHz
RS≦50 Ω,TA = −20∼+70 ℃
TA = −20∼+70 ℃
TA = −20∼+70 ℃
TA = −20∼+70 ℃
MIN.
3000
70
70
±12
±12
TYP.
±2
±5
10
9000
400
90
90
+14.0
−13.6
+15
−13
3
1
30
120
±10
MAX.
±10
±50
100
500
±15
±2
3.5
単 位
mV
pA
pA
μA
dB
dB
V
V
V/μs
MHz
nV/ Hz
dB
mV
μV/℃
nA
nA
注7.入力バイアス電流の方向は,初段がPch J-FETで構成されていますので,ICへ流れ込む方向です。またTJ =25℃
以上では,温度上昇に伴い指数関数的に増加します(特性曲線 IB−TA特性参照)。測定の際はできる限りTJ≒
TAとなるようご配慮ください。
注意 
μPC832, 4062は高入力インピーダンス特性を有しておりますので,基板上における端子間の絶縁に十分ご注
意ください。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com