Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SMZ1 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # SMZ1
Description  Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

SMZ1 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  SMZ1 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor SMZ1 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
1) Mounted on P.C. board with 50 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 50 mm
2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß
2) Tested with pulses – Gemessen mit Impulsen
3) The SMZ 1 is a diode operated in forward. Hence, the index of all parameters should be “F” instead of “Z”.
The cathode, indicated by a white ring is to be connected to the negative pole.
Die SMZ 1 ist eine in Durchlaß betriebene Si-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index
“F” anstatt “Z” zu setzten. Die durch den weißen Ring gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden.
214
01.10.2002
SMZ 1 … SMZ 200 (2 W)
Surface mount Silicon-Zener Diodes
Flächendiffundierte Si-Zener-Dioden
(non-planar technology)
für die Oberflächenmontage
Maximum power dissipation
2 W
Maximale Verlustleistung
Nominal Z-voltage – Nominale Z-Spannung
1…200 V
Plastic case MELF
DO-213AB
Kunststoffgehäuse MELF
Weight approx. – Gewicht ca.
0.12 g
Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
Dimensions / Maße in mm
Standard packaging taped and reeled
see page 18
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle
siehe Seite 18
Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~5%) standard.
Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request.
Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausführung gestuft nach der
internationalen Reihe E 24 (~5%). Andere Toleranzen oder höhere Arbeitsspannungen auf
Anfrage.
Maximum ratings and Characteristics
Grenz- und Kennwerte
Power dissipation – Verlustleistung
T
A = 50°C
P
tot
2 W
1)
Non repetitive peak power dissipation, t < 10 ms
T
A = 25°C
P
ZSM
60 W
Einmalige Impuls-Verlustleistung, t < 10 ms
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
T
j
– 50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur
T
S
– 50...+175°C
Thermal resistance junction to ambient air
R
thA
< 45 K/W
1)
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft
Thermal resistance junction to terminal
R
thT
< 10 K/W
Wärmewiderstand Sperrschicht – Kontaktfläche
Zener voltages see table on next page – Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite


Similar Part No. - SMZ1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Semikron International
SMZ1 SEMIKRON-SMZ1 Datasheet
50Kb / 1P
Surface mount diode Zener silicon diodes
SMZ1 SEMIKRON-SMZ1 Datasheet
54Kb / 3P
Zener silicon diodes
logo
Diotec Semiconductor
SMZ1 DIOTEC-SMZ1 Datasheet
158Kb / 3P
Surface Mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SMZ1 LUGUANG-SMZ1 Datasheet
143Kb / 2P
Surface mount Silicon-Zener Diodes
logo
Diotec Semiconductor
SMZ1 DIOTEC-SMZ1 Datasheet
187Kb / 3P
SMD Zener Diodes
More results

Similar Description - SMZ1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Diotec Semiconductor
SZ3C1 DIOTEC-SZ3C1 Datasheet
120Kb / 2P
Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
Z1SMA1 DIOTEC-Z1SMA1 Datasheet
215Kb / 2P
Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
Z2SMB1 DIOTEC-Z2SMB1 Datasheet
120Kb / 2P
Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
Z3SMC1 DIOTEC-Z3SMC1 Datasheet
121Kb / 2P
Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
ZMD1 DIOTEC-ZMD1 Datasheet
116Kb / 2P
Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
ZMY1 DIOTEC-ZMY1 Datasheet
57Kb / 2P
Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
SMZ1 DIOTEC-SMZ1_07 Datasheet
106Kb / 2P
Surface Mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
SZ3C1 DIOTEC-SZ3C1_07 Datasheet
100Kb / 2P
Surface Mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
SZ3C1 DIOTEC-SZ3C1_10 Datasheet
101Kb / 2P
Surface Mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
ZMD10B DIOTEC-ZMD10B Datasheet
93Kb / 2P
Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com